Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TC618CS Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC618CS
Description  Single channel DC motor driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC618CS Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC618CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC618CS (文件编号:S&CIC1637)
单通道直流马达驱动器
www.superchip.cn
第
1 页 共 5 页
Version 1.0
一、 特点
单通道内置功率 MOS 全桥驱动
驱动前进、后退、停止及刹车功能
内置迟滞热效应过热保护功能
低导通电阻(0.26Ω)
最大连续输出电流可达 2.1A,峰值 3.5A
无需外围滤波电容
采用 ESOP-8 封装形式
二、 概述
该产品为电池供电的玩具、低压或者电池供电的运动控制应用提供了一种集成的有刷直流马达驱动解决方案。
电路内部集成了采用 N 沟和 P 沟功率 MOSFET 设计的 H 桥驱动电路,适合于驱动有刷直流马达或者驱动步进
马达的一个绕组。该电路具备较宽的工作电压范围(从 2V 到 9.6V), 最大持续输出电流达到 2.1A,最大峰值
输出电流达到 3.5A。
该驱动电路内置过热保护电路。通过驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限
制,电路内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值
(典型值 150℃), 内部电路将立即关断输出功率管,
切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到
安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
三、 产品应用
玩具马达驱动
四、 引脚图及引脚说明
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
25-Mar-2014
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\FM618.ddbDrawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
V CC
INA
INB
V DD
OUTB
OUTA
PGND
A GND
1
2
3
4
5
6
7
8
V CC
INA
INB
V DD
OUTB
OUTA
PGND
A GND
ESOP-8
序号
引脚名称
I/O
说明
1
VCC
--
逻辑控制电源端
2
INA
I
正转逻辑输入
3
INB
I
反转逻辑输入
4
VDD
--
功率电源端
5
OUTB
O
反转输出
6
AGND
--
逻辑控制电路接地端
7
PGND
--
输出功率管接地端
8
OUTA
O
正转输出


Similar Part No. - TC618CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC618 FUMAN-TC618 Datasheet
683Kb / 12P
Brushed DC motor drive IC
More results

Similar Description - TC618CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8010MP FAIRCHILD-FAN8010MP Datasheet
392Kb / 12P
1 Channel DC Motor Driver
logo
Jiaxing Heroic Technolo...
HR1124S HEROIC-HR1124S Datasheet
189Kb / 3P
Toy single channel DC motor driver
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM1919 FUMAN-FM1919 Datasheet
379Kb / 5P
Dual channel DC motor driver
TC118SS FUMAN-TC118SS Datasheet
305Kb / 4P
Single channel DC motor driver
TC119S FUMAN-TC119S Datasheet
347Kb / 4P
Single channel DC motor driver
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2520C HMSEMI-HM2520C Datasheet
368Kb / 5P
Single channel DC motor driver
HM2540C HMSEMI-HM2540C Datasheet
446Kb / 5P
Dual channel DC motor driver
HM2570A HMSEMI-HM2570A Datasheet
1Mb / 10P
Single-channel brushed DC motor driver chip
HM2570B HMSEMI-HM2570B Datasheet
1Mb / 10P
Single-channel brushed DC motor driver chip
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC118 FUMAN-TC118 Datasheet
202Kb / 4P
Single Channel DC Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com