Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TC618CS Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC618CS
Description  Single channel DC motor driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC618CS Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC618CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC618CS (文件编号:S&CIC1637)
单通道直流马达驱动器
www.superchip.cn
第
4 页 共 5 页
Version 1.0
九、 输入/输出波形
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
22-Sep-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\TC5561.ddb
Drawn By:
INA
INB
停止
停止
停止
停止
前进
后退
刹车
L
L
L
L
H
H
H
H
t
t
VM
-VM
0
输出 电压
( OUTA-OUTB)
十、 应用参考电路图与 PCB 布线指导
KEY
R1
330R
C5
104
TC618CS
1
VCC
2
INA
3
INB
4
VDD
5
OUB
6
AGND
7
PGND
8
OUTA
VCC
C1
1uF
MOTO
C2
104
KEY
C3
22uF
4.7V
C4
104
注:图中 C2 电容为置于 PCB 板上,可视所使用的马达干扰程度来使用或省去,当然并接于马达上的那
颗插件 104 不能省。在不同的应用中,C3、C4 可考虑只装一个:在 3V 应用中建议 VDD 电容至少用一个 1uF;
在 4.5V 应用中至少用一个 4.7uF;在 6V 应用中至少用一个 10uF;在 9V 应用中至少用一个 22uF。均为使用
贴片电容靠近 IC 之 VDD 管脚放置且电容的负极和 IC 的 GND 端之间的连线也需尽量短。即不要电容虽然近,
但布线、走线却绕得很远。VDD 连线尽量短,若非如此 VDD 应有各自的电容。另外当使用大电解插件电容时,
建议再并一个 100nF 贴片电容于 VDD 脚上。



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com