Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TC618CS Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC618CS
Description  Single channel DC motor driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC618CS Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC618CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC618CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC618CS (文件编号:S&CIC1637)
单通道直流马达驱动器
www.superchip.cn
第
3 页 共 5 页
Version 1.0
六、 推荐工作条件 (Ta=25℃)
参数
符号
参数值
单位
功率电源电压
VDD
2.0~9.6
V
逻辑电源电压
VCC
2~5V
V
控制输入电压
VIN
0~5
V
正、反转输出电流
Iout
-2100~2100
mA
七、 电气特性 (Ta=25℃,VCC=3V,VDD=6V,特殊说明除外。)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
整体线路
电路关断电流
ICCST
INA=INB=1
—
0
10
uA
IDDST
—
0
10
uA
工作电流
ICC
INA=H, INB=L or
INA=L, INB=H
—
85
—
uA
IDD
—
140
—
uA
控制输入
高电平输入电压
VINH
2.0
—
—
V
低电平输入电压
VINL
—
—
0.8
V
高电平输入电流
IINH
VIN=3V
—
250
400
uA
低电平输入电流
IINL
VIN=0V
-1
0
—
uA
下拉电阻
RIN
—
12
—
KΩ
驱动
输出导通阻抗
RON
Io=±200mA
—
0.26
0.6
Ω
八、 输入/输出逻辑表
输入
输出
方式
INA1/2
INB1/2
OUTA1/2
OUTB1/2
L
L
Hi-Z
Hi-Z
待命状态
H
L
H
L
前进
L
H
L
H
后退
H
H
L
L
刹车



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com