Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 1133 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
0:VREF 关闭
[2]
ENADC
ADC 模块使能位
1:ADC 使能
0:ADC 关闭
r/w
0’b
[1]
ENLDO
LDO 模块使能位
1:LDO 使能
0:LDO 关闭
r/w
0’b
[0]
ENBIM
BIM 模块使能位
1:BIM 使能
0:BIM 关闭
r/w
0’b
2.2.2
ADC0— ADC 配置寄存器
表 2.3 ADC0 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7]
IMOD
调制器 MOD 电流控制位
1:性能模式电流=普通模式电流×2
0:普通模式电流
r/w
0’b
[6]
FS_SEL
采样频率选择位
1:662.22KHz
0:331.11KHz
r/w
0’b
[5:3]
INNS[2:0]
PGA 负端输入信号选择位
111:TSN,TS 负端
110:BIMN(仅在 TMODE=11 时有效)
101:1/ 2 VS(共模电压)
100:GND(仅在 TMODE=10 有效)
011~000:NA
r/w
000’b
[2:0]
INPS[2:0]
PGA 正端输入信号选择位
111:TSP,TS 正端
110:BIMP(仅在 TMODE=11 时有效)
101: 1/2 VS(共模电压)
100: 1/8 VDD(仅在 TMODE=10 有效)
011~000:NA
r/w
000’b
2.2.3
ADC1— ADC 配置寄存器 1
表 2.4 ADC1 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7:5]
DR[2:0]
ADC 输出速率选择位
111:1280Hz
110:640Hz
101:320Hz
100:160Hz
011:80Hz
010:40Hz
001:20Hz
000:10Hz
r/w
000’b
[4]
BUFBP
Buffer 控制位
1:Buffer 关闭 (当前不可用)
0:Buffer 开启
r/w
0’b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com