Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 1155 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
[3:2]
ADREFS[1:0]
ADC 参考电压选择位
11:正参考=内部 VREF,负参考=GND
10: 正参考=内部 VREF,负参考=GND
01:正参考=VREF 外接 REFP 再接回 ADC
负参考=外部 REFN
00:正参 考=外部 REFP,负参考=外部 REFN
r/w
00’b
[1:0]
LDOS [1:0]
内部 LDO 输出 VS 电压选择位
11:3.0V
10:2.8V
01:2.45V
00:2.35V
r/w
00’b
2.2.6
ADC5— ADC 配置寄存器 5
表 2.7 ADC5 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7:4]
NA
NA
[3]
REG_NC
保留位
[2]
FIL_EN
COMB 之后的低通滤波器使能控制信号
1:滤波器打开
0:滤波器关闭
注:在占空比模式下不可以使用;速率为
10Hz、20Hz、40Hz、80Hz 不可以使用。
r/w
00’b
[1]
FIL_CON1
滤波器级联控制
0:滤波器使用级联结构
1:滤波器不使用级联结构
r/w
0’b
[0]
FIL_CON2
滤波器系数控制
0:使用系数 1
1:使用系数 2
r/w
0’b
2.2.7
BIM0— BIM 配置寄存器 0
表 2.8 BIM0 寄存器说明
Bits
描述
权限
默认值
[7:6]
ISINO[1:0]
正弦激励电流输出通道选择位
Others: NA
01:ISIN1
00: ISIN0
r/w
00’b
[5:4]
ISINI[1:0]
正弦激励电流接收 通道选择位
Others: NA
01:ISIN1
00: ISIN0
r/w
00’b
[3:2]
VSENP[1:0]
电压检测正电极通道选择位
Others: NA
01:VSEN1
00:VSEN0
r/w
00’b
[1:0]
VSENN[1:0]
电压检测负电极通道选择位
Others: NA
01:VSEN1
00:VSEN0
r/w
00’b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com