Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 2211 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
如图 3.5 BIM 模块结构图所示,正弦信号发生器包括一个直接数字合成器(DDS)、
DAC 以及 LPF 低通滤波器;其中 DDS 可以生成正弦波码值序列驱动一个 1-MSPS/6-bit 的
DAC;而 DAC 输出送入一个两阶滤波器,截至频率约 150KHz 的 LPF 中进行滤波,以消
除高次谐波;LPF 的输出接一个外部电容 C0 进行隔直,避免有直流电流流入人体,再通过
一个限流电阻 R0 接到内部运算放大器 OPA1 的负输入端,将电压信号转换为电流信号,同
时将电流限定在安全值 500uA 以内。设激励电流为 I(t),DAC 输出电压为 VDAC,正弦波
幅度为 AMP,角频率为ω0,
)
sin(
0
/
)
(
0
t
AMP
R
VDAC
t
I
(式 3-3)
若电阻 R0 具有±20%的容差,通常可将 R0 设置为 2Kohm,此时输出电流的 RMS 属
于安全区域。减小 R0 可以增大电流,提高增益,但要考虑电流对人体的作用。通常平均
电流达到 1mA 时,人体将有所感觉。另外,电容 C0 可以选择 10uF(推荐)或 1uF 等。
正弦波频率通过 DACFREQ[3:0]配置,支持 5KHz、10KHz、25KHz、50KHz、
100KHz、250KHz 等频率。
3.4.2
激励电极及测量电极
激励电极 ISIN3~ISIN0 可通过 MUX 任意组合成发射电极-接收电极对,用于将激励电
流信号 I(t)从一端注入人体,然后在另一端接收; ISINO[1:0]控制 MUX 可将任一激励电极
接 OPA1 的输入负端作为发射电极,而 ISINI[1:0]控制 MUX 可将任一激励电极接入 OPA1
的输出端作为接收电极,但发射和接收电极不能为同一电极。
在发射电极和接收电极之间是人体等效阻抗 Z,流过 I(t)后形成一个压降 V(t),
)
sin(
*
)
(
)
(
0
t
Z
A
Z
t
I
t
V
(式 3-4)
其中|Z|是等效阻抗 Z 的绝对值,θ是等效阻抗 Z 的相角。对于纯阻性阻抗,θ=0。测
量电极 VSEN3~VSEN0 可通过 MUX 任意组合成正负测量电极测得上述电压 V(t);其中正
测量电极接入差分运放 OPA2 的正输入端,可通过 VSENP[1:0]进行配置;负测量电极接入
差分运放 OPA2 的负输入端,可通过 VSENN[1:0]进行配置。
3.4.3
整流
电压信号 V(t)经过差分运放 OPA2 处理后变成一对差分正弦信号送入全波整流模块
Recf,经整流后再通过 RCF0 和 RCF1 外接电容滤波,产生 DC 信号送入 MUXP/MUXN,
进入 ADC 信号链进行测量。在处理的过程中,包括 LPF 环节,会对电流 I(t)和电压 V(t)的
幅值有调整,总括起来形成一个增益 G0,换算到最后整流后的有效值中。
当采用全波整流(FWR)模式时,整流后的电压有效值 V
rms 为:
/
0
)
(
,
Z
AMP
G
Z
t
I
V
f
rms
(式 3-9)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com