Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2103D Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2103D
Description  50V, 1.7A/2.3A peak current, half bridge driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2103D Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2103D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2103D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2103D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2103D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2103D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2103D Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
引脚排列引脚定义
5
6
7
8
1
2
3
4
VDD
HI
LI
VSS
LO
HS
HB
HO
9
5
6
7
8
4
3
2
1
VDD
HI
LI
VSS
HB
HO
HS
LO
SOP8 封装
DFN8 封装
引脚编号
引脚名称
输入/输出
引脚功能描述
1
VDD
-
驱动电源
2
HI
I
高边输入端
3
LI
I
低边输入端
4
VSS
-
接地端
5
LO
O
低边输出端
6
HS
-
高边浮地端
7
HO
O
高边输出端
8
HB
-
高边自举电源端
9
-
-
PAD 接地
绝对最大额定值(TA=25℃)
参数
符号
值
单位
最大电源电压
VDD(MAX)
14
V
最大功率管电源电压
VBAT (MAX)
50
最大高边偏置电压
VHB-VHS (MAX)
VDD
最大输入电压
VIN(MAX)
5.5
最大功耗
SOP8 封装
PD
1
W
结到环境热阻
SOP8 封装
θJAS
123
℃/W
工作温度范围
Topr
-20~+85
℃
结温
TJ
150
℃
储存温度
Tstg
-55~+150
℃
焊接温度
TLED
260℃,10 秒
ESD(注 3)
2000
V
注:
(1)、人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。
(2)、电路工作条件超过绝对最大额定值规定的范围时,极有可能导致电路立即损坏。
推荐工作条件(TA=25℃)
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
功率管电源电压
VBAT
40
V
电源电压
VDD
4
12
13.2
V
高边偏置电压
VHB-VHS
4
12
13.2
V
HS 端口电压范围
-5(瞬间)
40
V
HB 端口电压范围
VHS
53.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com