Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Q45-BB6-R Datasheet(PDF) 1 Page - Banner Engineering Corp.

Part # Q45-BB6-R
Description  Q45 DC Operation with transistor output
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BANNER [Banner Engineering Corp.]
Direct Link  https://www.bannerengineering.com/us/en.html
Logo BANNER - Banner Engineering Corp.

Q45-BB6-R Datasheet(HTML) 1 Page - Banner Engineering Corp.

  Q45-BB6-R Datasheet HTML 1Page - Banner Engineering Corp. Q45-BB6-R Datasheet HTML 2Page - Banner Engineering Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
15 February 2017
53853 Rev. C
Q45 DC Operation
with transistor
output
Installation Sheet
Einbauhinweise
Consiglio d’installazione
Conseils d’installation
取扱説明書
Folleto de instalación
SPECIFICATION
CHARAKTERISTIKEN
SPECIFICHE
CARACTÉRISTIQUES
仕様
CARACTERÍSTICAS
Supply Voltage
Betriebsspannung
Tensione di alimentazione
Tension d’alimentation
電源電圧
Tensión de alimentación
10...30 VDC
Load Current (max.)
Bemessungsbetriebsstrom
Corrente a carico continuo
Courant de charge
負荷電流
Corriente de carga continua
150 mA
Enclosure
Schutzart
Classe di protezione
Mode de protection
保護構造
Tipo de protección
IP67
Circuit Protection*
Schutzschaltungen
Protezione
Protection
保護回路
Protección
A+B *
Temperature Rating
Zul. Umgebungstemperatur
Temperature di funzionamento
Température ambiante admissible
使用周囲温度範囲
Intervalo de temperatura
-40 °C...+70 °C (−40 °F to +158 °F)
*Reverse polarity (A)
*Short-circuit (B)
*Verpolschutz (A)
*Kurzschlussschutz (B)
*Inversione di polarità (A)
*Cortocircuito (B)
*Inversion de polarité (A)
*Courts-circuits (B)
*逆配 (A)
*短絡 (B)
*Inversión de polaridad (A)
*Cortocircuitos (B)
WARNING
WARNUNG
AVVERTENZA
AVERTISSEMENT
警告
ADVERTENCIA
Not To Be Used for Personnel Protection
Never use this device as a sensing device for personnel pro-
tection. Doing so could lead to serious injury or death. This
device does not include the self-checking redundant circuitry
necessary to allow its use in personnel safety applications. A
sensor failure or malfunction can cause either an energized or
de-energized sensor output condition.
Darf nicht für den Personenschutz verwendet werden
Dieses Gerät darf nicht als Sensor zum Personenschutz
eingesetzt werden. Eine Nichtbeachtung kann schwere
Verletzungen oder Tod zur Folge haben. Dieses Gerät verfügt
nicht über die selbstüberwachenden redundanten Schaltungen,
die für Personenschutz-Anwendungen erforderlich sind. Ein
Sensorausfall oder Defekt kann zu unvorhersehbarem Schaltver-
halten des Ausgangs führen.
Non usare per la protezione del personale
Non usare questo dispositivo come dispositivo di
rilevamento per la protezione del personale. Il mancato
rispetto di questo requisito può comportare gravi lesioni
fisiche o morte. Questo dispositivo non è dotato dei circuiti di
autodiagnostica ridondanti necessari per permetterne l’uso in
applicazioni di sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi
funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del
segnale in uscita.
A ne pas utiliser en guise de protection individuelle
Ce produit ne doit pas être utilisé en tant que système de
détection destiné à la protection individuelle. Une utilisation
dans de telles conditions pourrait entraîner des dommages
corporels graves, voire mortels. Ce produit n’est pas équipé
du circuit redondant d’autodiagnostic nécessaire pour être utilisé
dans des applications de protection personnelle. Une panne du
capteur ou un mauvais fonctionnement peut entraîner l’activation
ou la désactivation de la sortie.
人身防護用に使用しないでください
本製品を人身保護用の検出装置として使用しないでくださ
い。重大なけがや死亡事故に繋がる危険があります。本製
品は、安全関連のアプリケーションに使用する上で最低限
必要な二重化回路と自己診断機能を内蔵しておりません。
本製品の故障または誤動作により、出力がONになる場合と
OFFになる場合のどちらの場合もあります。
No se debe utilizar como protección personal
No utilice nunca este dispositivo como dispositivo de
detección con fines de protección personal. De ser así,
podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.
Este dispositivo no incluye los circuitos redundantes de
autocontrol necesarios para permitir su uso en aplicaciones de
seguridad personal. Un error de funcionamiento o un fallo del
sensor pueden provocar una situación de salida del sensor con
corriente o sin corriente.
TYPE
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIZIONE
DESCRIPTION
検出距離・モード
DESCRIPCIÓN
Q45-BB6-LV
0,08...9 m Retro-reflective
0,08...9 m Reflexionslichtschranke
0,08...9 m Catarifrangenti
0,08...9 m Rétro-réflectif
0.08〜9 m 回帰反射形
0,08...9 m Retroreflex
Q45-BB6-LV-Q5
Q45-BB6-LP
0,15...6 m Polarized retro-reflective
0, 15...6 m Reflexlichtschr. mil Polarisationsfilter 0, 15...6 m Catarifrangenti con filtro
polarizzatore
0, 15...6 m Rétro-réflectif avec filtre de polaris. 0.15〜6 m 偏光回帰反射形
0, 15...6 m Retroreflex con filtro de
polarizaciòn
Q45-BB6-LP-Q5
Q45-BB6-D
45 cm Diffuse
45 cm Reflexionslichttaster
45 cm A diffusione
45 cm Diffus
45 cm 拡散反射形
45 cm Palpación directa
Q45-BB6-D-Q5
Q45-BB6-DL
1,8 m Diffuse
1,8 m Reflexionslichttaster
1,8 m A diffusione
1,8 m Diffus
1.8m 拡散反射形
1,8 m Palpación directa
Q45-BB6-DL-Q5
Q45-BB6-DX
3 m Diffuse
3 m Reflexionsllchttaster
3 m A diffusione
3 m Diffus
3m 拡散反射形
3 m Palpación directa
Q45-BB6-DX-Q5
Q45-BB6-CV
3,8 cm Convergent red
3,8 cm Winkellichttaster - rot
3,8 cm Convergente - rosso
3,8 cm Convergent - rouge
3,8cm 限定反射形 赤色可視光
3,8 cm Focalizada -rojo
Q45-BB6-CV-Q5
Q45-BB6-CV4
10 cm Convergent red
10 cm Winkellichttaster - rot
10 cm Convergente - rosso
10 cm Convergent - rouge
10cm 限定反射形 赤色可視光
10 cm Focalizada - rojo
Q45-BB6-CV4-Q5
Q45-6-E
60 m Opposed emitter
60 m Einwegllchtschranke Sender
60 m Barnera emettitori
60 m Barrière émetteur
60m 透過形 投光器
60 m Barrera emisor
Q45-6-E-Q5
Q45-BB6-R
Opposed receiver
Einweglichtschranke Empfänger
Barriera ricevitori
Barrière recépteur
透過形 受光器
Barrera receptor
Q45-BB6-R-Q5
Q45-BB6-F
Glass fibre optic
Glas Lichtwellenleiter
Fibre ottiche di vetro
Fibres optiques en verre
グラスファイバ
Fibras ópticas de vidrio
Q45-BB6-F-Q5
Q45-BB6-FP
Plastic fibre optic
Kunststoff-Lichtwellenleiter
Fibre ottiche di plastica
Fibres optiques en plastique
プラスチックファイバ
Fibras ópticas de plástico
Q45-BB6-FP-Q5
PACKING LIST
LIEFERUMFANG
PACKING LIST
LIVRAISON
同梱品リスト
ALBARAN
Sensor
Sensor
Sensore
Détecteur
センサ
Sensor
Q45 Accessories Kit
045 ZubehörSet
045 Kit accessori
045 Kit d’accessoires
Q45 アクセサリキット
Q45 Kit accessorios
Datasheet
Datenblatt
Data sheet
Notice technique
データシート
Hoja de caracteristicas
P
DIFFUSE
CONVERGENT
PLASTIC FIBER
GLASS FIBER


Similar Part No. - Q45-BB6-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zemic Europe B.V.
Q45 ZEMIC-Q45 Datasheet
323Kb / 3P
Type Q45 Miniature Sensor
2022.09
logo
Jauch Quartz Gmbh
Q45.0-JXG53P2-12-100 JAUCH-Q45.0-JXG53P2-12-100 Datasheet
126Kb / 2P
SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
Q45.0-JXG53P2-12-30 JAUCH-Q45.0-JXG53P2-12-30 Datasheet
126Kb / 2P
SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
Q45.0-JXG53P2-12-50 JAUCH-Q45.0-JXG53P2-12-50 Datasheet
126Kb / 2P
SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
Q45.0-JXG53P4-12-100 JAUCH-Q45.0-JXG53P4-12-100 Datasheet
126Kb / 2P
SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
More results

Similar Description - Q45-BB6-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
AN8086S PANASONIC-AN8086S Datasheet
43Kb / 3P
Low Voltage Operation IC for DC-DC Converter
logo
Impala Linear Corporati...
ILC6301 IMPALA-ILC6301 Datasheet
57Kb / 6P
100mA DC/DC CONVERTER WITH KEEPALIVE OUTPUT
logo
Linear Integrated Syste...
LTC3442 LINEAR-LTC3442 Datasheet
326Kb / 20P
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation
logo
Linear Technology
LTC3442 LINER-LTC3442 Datasheet
364Kb / 20P
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation
LTC3442 LINER-LTC3442_15 Datasheet
564Kb / 20P
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation
logo
RF Micro Devices
RFHA3960 RFMD-RFHA3960 Datasheet
1Mb / 12P
Broadband Operation DC to 6GHz
logo
Astrodyne Corporation
PT4503 ASTRODYNE-PT4503 Datasheet
330Kb / 4P
45W Triple Output with 3.3Volts(DC) output
logo
Texas Instruments
LMV341-N TI1-LMV341-N_16 Datasheet
1Mb / 35P
Single Rain-to-Rail Output CMOS Operation Amplifier With Shutdown
logo
Vishay Siliconix
TLUR44K1L2 VISHAY-TLUR44K1L2 Datasheet
102Kb / 4P
For DC and pulse operation
14-Oct-14
logo
IXYS Corporation
CPC1303 IXYS-CPC1303 Datasheet
129Kb / 6P
Optocoupler with Single-Transistor Output
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com