Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

3LP03M Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 3LP03M
Description  3LP03M
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LP03M Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  3LP03M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
3LP03M
No.8154-1/4
3LP03M
特長
・低オン抵抗。
・高速スイッチング。
・2.5V 駆動。
・高静電耐量 (TYP300V) [ゲート・ソース間保護用片側 Di 内蔵]。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−30
V
ゲート・ソース電圧(*1)
VGSS
−10
V
ドレイン電流(DC)
ID
− 0.25
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10µs, duty cycle ≦ 1%
− 1
A
許容損失
PD
0.15
W
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
(*1) : 本製品は、ゲート酸化膜保護用 G-S 間 Di が片側となっているため、回路設計において御注意下さい。
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS
ID=− 1mA, VGS=0
− 30
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=− 30V, VGS=0
− 1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=− 8V, VDS=0
− 1
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=− 10V, ID=− 100µA− 0.4
− 1.4
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=− 10V, ID=− 120mA
0.24
0.4
S
RDS(on)1
ID=− 120mA, VGS=− 4V
1.5
1.9
Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)2
ID=− 60mA, VGS=− 2.5V
2.0
2.8
Ω
RDS(on)3
ID=− 10mA, VGS=− 1.5V
4.0
8.0
Ω
入力容量
Ciss
VDS=− 10V, f=1MHz
40
pF
出力容量
Coss
VDS=− 10V, f=1MHz
8
pF
帰還容量
Crss
VDS=− 10V, f=1MHz
4.5
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
9.5
ns
立ち上がり時間
tr
指定回路において
5
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
指定回路において
15
ns
下降時間
tf
指定回路において
13
ns
単体品名表示:XG
次ページへ続く。
P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
汎用スイッチングデバイス
22805PE TS IM ◎川浦 TA-101199
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
注文コード No. N8154


Similar Part No. - 3LP03M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
3LP03SS SANYO-3LP03SS Datasheet
38Kb / 4P
P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com