Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

3LP03M Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 3LP03M
Description  3LP03M
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LP03M Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  3LP03M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LP03M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3LP03M
No.8154-2/4
前ページより続く。
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
総ゲート電荷量
Qg
VDS=− 10V, VGS=− 4V, ID=− 250mA
0.8
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=− 10V, VGS=− 4V, ID=− 250mA
0.3
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
VDS=− 10V, VGS=− 4V, ID=− 250mA
0.2
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=− 250mA, VGS=0
− 0.9
− 1.2
V
外形図
スイッチングタイム測定回路図
unit : mm
2158A
PW=10µs
D.C.
≦1%
P.G
50Ω
G
S
D
ID= --120mA
RL=125Ω
VDD= --15V
VOUT
3LP03M
VIN
0V
--4V
VIN
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT08162
周囲温度, Ta -- °C
RDS(on) -- Ta
IT07656
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
ID -- VDS
IT07653
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
IT07654
--0.1
--1
0
1.0
0
--0.5
0
0
0
--0.2
--0.3
--0.4
--0.5
--0.6
--0.7
--0.8
--0.9
--1.0
0
--0.25
--0.20
--0.15
--0.10
--0.05
--0.30
--2.0V
VGS= --1.5V
--0.45
--0.40
--0.35
--0.30
--0.25
--0.20
--0.15
--0.10
--0.05
--0.50
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
VDS= --10V
--2
--3
--4
--5
--6
--7
--8
--9
2.0
3.0
4.0
4.5
0.5
1.5
2.5
3.5
5.0
--10
Ta=25°C
--60mA
ID= --120mA
--40
--60
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.5
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ID=
--60mA,
VGS
= --2.5V
ID= -
-120mA,
VGS
= --4.0V
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : MCP
0.65 0.65
2.0
0.9
0.6
0.3
12
3
0.3
0.15
0 to 0.1



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com