Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM6380PPR Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6380PPR
Description  Low-power, high-efficiency synchronous boost converter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6380PPR Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM6380PPR Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
9 of 1
3
应用指南
工作原理
HM6380 是一款低静态电流、高效率、
PFM 模式控制的同步升压变换器。
HM6380 所需的外部元件非常少,只
需要一个电感和输入、输出电容就可以提
供
1.8V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。
芯片内部包括输出电压反馈和修正网
络、纹波补偿电路、启动电路、振荡电路、
参考电压电路、
PFM 控制电路、过流保护
电路、同步管控制以及功率管等。
振荡电路提供基准震荡频率和固定的
脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;
并且由于采用内部的修正技术,保证了输
出电压精度可达到±
2.5%。
电感选择
电感值有以下几个方面需要考虑:首
先是需要保证能够使得变换器在连续电流
模式能够正常工作的最小电感值
LMIN:
2
* 1 -
*
2 *
LOAD
MIN
S
D
D
R
L
F
(1)
其中
D 为占空比:
 
1
IN
OUT
V
D
V
(2)
该公式是在连续电流模式,忽略其他
诸如寄生电阻、二极管的导通压降的情况
下推导出的,实际的值还要大一些。
其次,考虑到通过电感的电流的纹波
问题,同样在连续电流模式下忽略寄生参
数,当电感过小时,会造成电感上的电流
纹波过大,从而使得通过电感、芯片中的
同步管和功率管的最大电流过大。由于同
步管和功率管不是理想的,所以在特别大
的电流时其功率损耗会加大,导致整个
DC- DC 电路的转换效率降低。
第三,一般来说,不考虑效率问题,
小电感的负载能力强于大电感。但是由于
在相同负载条件下,大电感的电流纹波和
最大的电流值相对较小,所以大电感可以
使得电路在更低的输入电压下启动。(以
上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的
结论)
HM6380 的工作频率高达 1.2MHz,其
目的是为了能够减小外部的电感尺寸和输
出电容容值,故
HM6380 只需要 1uH 以上
的电感就可以保证正常工作,但是输出端
如果需要输出大电流负载(例如:输出电
流大于
200mA),为了提高工作效率,建
议使用较大一点的电感。同时,在大负载
下,电感上的串联电阻会极大地影响转换
效率,假设电感的寄生电阻为
RL,负载电
阻
RLOAD,那么在电感上的功率损耗大致
如下式计算:
 
2
* 1 -
L
LOAD
R
R
D
(3)
例如当输入为
1.5 V,输出 3.0V,负
载
20Ω(即输出电流为 150mA),RL 为
0.5Ω时,则效率损失 10%。综合考虑,建
议使用
3.3uH、寄生串联电阻小于 0.5Ω的
电感。如果需要提高大负载时的效率,则
需要使用更大电感值、更小寄生电阻值的
电感。
输出电容选择
不考虑电容的等效串联电阻(
ESR),
输出电压的纹波为:
*
LOAD
OUT
OUT
OUT
V
D
r
V
R
C
(4)
所以为了减小输出的纹波,需要比较
大的输出电容值。但是输出电容过大,就
会使得系统的反应时间过慢,成本也会增
加。所以建议使用一个
22uF 的电容,或
HM6380
低功耗、高效率同步升压变换器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com