Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8024B Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8024B
Description  Single touch dual output LED color temperature dimming IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8024B Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8024B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
规格书
单触控双输出
LED 色温调光 IC
文件编号:
PT-DS18023
1. 产品概述
HM8024B 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触
摸调光
LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2. 主要特性
工作电压范围:
2.4~5.5V
待机电流约
9uA@VDD=5V&CMOD=10nF
单通道触摸 输入
双路
PWM 输出,频率 20KHz
采用电荷分享方式实现触摸
内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
HBM ESD 优于 5KV
3. 封装及引脚说明
NC
1
2
3
4
VDD
VSS
TCH
SO1
LO
CMOD
7
6
5
8
SO2
HM8024B
图
1 SOP8 管脚示意
表
1 引脚说明
NO.
管脚名称
I/O
描述
1
LO
I/O
工作指示输出脚
2
CMOD
I/O
采样电容输入脚
3
VDD
P
电源正
4
VSS
P
电源负
5
TCH
I/O
触摸输入脚
7
SO1
I/O
PWM 输出脚 1 (LED1)
8
SO2
I/O
PWM 输出脚 2 (LED2)
HM8024B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com