Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8024B Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8024B
Description  Single touch dual output LED color temperature dimming IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8024B Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8024B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
规格书
4. 功能介绍
在关灯状态,短按触摸(触摸持续时间小于
550ms),实现开灯功能,再次触摸进行模式切换:
SO1=100%→SO2=100%→SO1/SO2=100%→SO1/SO2=0%如此循环
长按触摸(触摸持续时间大于
550ms)时,可实现当前模式下灯光无级亮度调节。一次长按触
摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过
3 秒钟,
则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停
在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过
3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化,灯光
的调节范围
5%-100%,如此循环。
短按触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
带亮度和记忆功能,电源不断电的情况下,每次短按触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸
开灯时会停在记忆的亮度。
LO 在关灯状态下输出低电平,开灯状态下输出高电平,可用作工作指示。
5. 应用电路
图
2 典型应用电路
注意:
当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整
CMOD 与 GND 之间的 Cm 电容来调节触摸灵敏度。
电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。以下数据仅供参考,具体以实际为准。
表
2 CMOD 采样电容
介质类型
CMOD采样电容
器件类型
器件参数
直接触摸金属外壳
333 NPO电容
33nF/25V
3mm 以内亚克力玻璃
103 NPO电容
10nF/25V
3-6mm 亚克力玻璃
203 NPO电容
20nF/25V
6-10mm 亚克力玻璃
473 NPO电容
47nF/25V
HM8024B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com