Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP7802A Datasheet(PDF) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP7802A
Description  ??릦訝???뷴뀉?듕퍜訝볡뵪??뎴
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP7802A Datasheet(HTML) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP7802A Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc LP7802A Datasheet HTML 8Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LP7802A-00
Oct.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 6 of 8
LP7802A
应用说明
LP7802A 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,
带状态指示灯显示,支持边充边放,具有负载检测功
能。放电模块提供过流、短路、过温等多种异常保护,
可以有效保护电池及系统安全。
充电模式
LP7802A内部集成了完整的线性充电模块,对电池进
行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由
电阻RISET设定,对应关系见以下公式:
其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束,LED1切换为充电完
成状态。当电池电压下降至复充电压以下,系统将自
动开始新的充电周期。
放电模式
LP7802A提供同步升压模块作为放电输出,集成功率
MOS。当芯片检测到负载插入(检测电流为15uA),
或单击KEY键后,升压模块开始工作,OUT端输出5V
(两通道功能相同)。当放电电流减小至截止电流(通
过IBF设定)以下并持续16s后,升压模块停止工作,
此时芯片会将OUT端维持在待机电压2.7V,直到再次
检测到负载插入,或KEY键被按下,升压模块才会重新
启动。1、2通道的截止电流IEND分别由RIEND1、RIEND2
设定,对应关系见下公式(两通道计算方式相同):
其中VIBF=200mV。
EN管脚可用于控制放电输出端的开启或关闭,当EN为
悬空或高电平时,放电输出开启。EN为低电平时,放
电输出关闭,此时升压模块不工作,OUT端无输出。
放电欠压保护
LP7802A支持电池边充边放,为防止电池在涓流充电
阶段同时输出大电流,导致电池电压越充越低,放电
部分设有输入欠压检测。当VBAT降低至3.0V以下时,
放电输出关断。当VBAT<3.3V时,进行负载识别后不会
自动开启升压,只有当VBAT>3.3V时,升压功能才会正
常启动。若接入负载时BAT端处于欠压保护状态,待
VBAT电压升至3.3V以上后,需要通过单击按键,或重
新进行负载识别来开启升压。
LED指示灯显示
LP7802A采用2颗LED灯来表示充放电状态。若充电输
入端接入适配器(即VIN=5V),则所有状态下LED2
(放电灯)均为熄灭,LED1(充电灯)在充电状态和
充电完成状态分别表示为闪烁和常亮。若充电输入端
悬空,则LED1熄灭,LED2根据工作状态决定处于闪烁、
常亮或熄灭。当升压不工作时,LED2熄灭。当升压工
作,且电池电压大于3.3V,则LED2常亮。当升压工作
但电池电压低于3.3V,则LED2闪烁,提示电池处于低
电压状态。LED显示对应工作状态关系见下表。
充电状态
放电状态
LED1
LED2
充电中
任意
闪烁
灭
充电完成
任意
常亮
灭
未接适配器
升压工作,电池电压>3.3V
灭
常亮
升压工作,电池电压<3.3V
灭
常闪烁
无升压
灭
灭



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com