Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LM232SA Datasheet(PDF) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM232SA
Description  Driver input is compatible with TTL/CMOS logic level
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM232SA Datasheet(HTML) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Back Button LM232SA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM232SA Datasheet HTML 10Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
1 双电荷泵工作
LM232SA 的内部有两路电荷泵,以支持芯片的电平转换工作,双电何泵将 5V 电源电压转换为
±10V(空载)电压给 232 驱动器使用,每个电荷泵需一个飞电容(C1,C2)和一个储能电容(C3,C4),
产生 V+和 V-电源。如图 8 所示。
2 RS232 发送器
将 TTL/CMOS 逻辑电平转换成与 EIA/TIA-232 标准兼容电平,LM232SA 发送器在最差工作条
件
(3kΩ 电阻与 4.5V 电源电压)下能够保证 120kbps 的数据速率,发送器可并联驱动多个接收器,驱
动器的摆率按照 EIA/ TIA-232E 要求限制在 30V/us 以内。
3 RS232 接收器
LM232SA 有两个独立的接收器,可将 RS-232 信号转换成 CMOS 逻辑输出电平,EIA/ TIA-232E
定义电压大于 3V 为逻辑 0,SIT232 所有的接收器都是反向的,所以接收器响应 TTL 电平与 EIA/
TIA-232E 电平一致。
4 典型应用
典型的双通路应用方案如图 2 所示,其中 C1-C5 典型电容值为 1uF,电源 VCC 应接一个与 C1,C2
相同容值的到地的去耦电容,并且尽量靠近器件。
C1+
V+
C1-
C2+
C2-
V-
R2IN
R2OUT
T1IN
R1OUT
R1IN
T1OUT
VCC
T2IN
T2OUT
5K
5K
C1
C2
C3
C4
GND
VCC
C5
TTL/CMOS INPUTS
RS232 OUTPUTS
RS232 INPUTS
TTL/CMOS OUTPUTS
图 2 典型的双通路应用方案
说明
LM232SA
5V 单电源供电 双通道 RS232收发器
LM232SA
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
8/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com