Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1521 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1521
Description  USB dedicated charging port controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1521 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1521 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1521 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
第
8页
是一款
USB 专用充电端口控制器。可应用在车载充电器、带有 USB 端口的 AC-DC 电源适配器和
其它的
USB 充电设备。
具有自动检测的特性,它通过监测
D+和 D-上电压的变化,会适时地在 DP
和
DM 上加载正确的可识别信号,从而实现与之连接的可兼容便携设备的快速充电功能。支持的便携设备
包括:智能手机,
5V 充电的平板电脑和个人媒体播放器。
.
DCP 自动检测
集成了自动检测的特性,使得它能同时支持分压模式、短路模式和
1.2V/1.2V模式。假如它连上了
一款需要分压模式的设备,
DP管脚上就会施加2.7V,DM管脚上就会施加2V。假如它连上了一款BC1.2协
议的兼容设备,
就会自动切换到短路模式。假如它连上了兼容
1.2V/1.2V充电方案的设备,1.2V就会
被同时加在
DP管脚和DM管脚上。下图展示了DP1和DM1管脚的DCP自动检测特性功能图,DP2和DM2具
有同样的功能配置。
DCP 自动检测功能图表
欠压锁定 (UVLO)
欠压锁定(
UVLO)线路会关断DP1和DM1的输出电压,直到输入电压达到欠压锁定的启动阈值。由于大
电流浪涌会引起输入电压骤降,故
内置了欠压迟滞来防止不期而至的振荡对输出电压的影响。
只会在
USB充电端口的数据线上提供正确的可识别信号,并不会向VBUS端输出任何电源。
1521
1521



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com