Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KRTBEKLP42.32 Datasheet(PDF) 23 Page - OSRAM GmbH

Part # KRTBEKLP42.32
Description  Indoor Video Walls
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRTBEKLP42.32 Datasheet(HTML) 23 Page - OSRAM GmbH

Back Button KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 27 page
background image
KRTB EKLP42.32
2019-03-21
23
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer
Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel
“Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug
der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and
Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
OHA04563
(G) GROUP:
1234567890
(1T) LOT NO:
(9D) D/C:
1234
(X) PROD NO:
123456789
(6P) BATCH NO:
1234567890
LX XXXX
RoHS Compliant
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
ML
X
Temp
ST
XXX °C X
Pack: RXX
DEMY
XXX
X_X123_1234.1234 X
9999
(Q)QTY:
Semiconductors
OSRAM Opto
XX-XX-X-X
LE
X
X
PLE
LLXX
1234.1234 X
X-X-X
LLLLLL
PL
XXX
XXX
_123
_123
-XX-
-XX-
MPL
RXX
XX
X_X123_1
XX-XX
MPL
Pack: RX
Pack: RX
DEMY
DEMY
MP
34
MP
AMP
M
M
M
AM
M
AM
M
9D) D/C:
9D) D/C:
1234
1234
M
M
M
M
M
234
PL
Pack: R
DEMY
AM
M
M
AM
AM
) D/C
MP
M
M
M
C:
123
AM
AM
AAM
(9D)
XAAA
XAA
XA
XXA
X
EXA
EX
EX
EXXXXA
XX
EX
EXX
67890
67890
EXXXXXX
EX
EXA
EEEX
EX
EEXX
EEX
EEX
EX
EX
O:
1234567
ors
EEEEEEEEE
NO:
NO:
12345
12345
EX
ctors
ctors
pto
pto
XA
X
7890
4 X
RXX
DEMY
X123
9D) D/C:
1234
(9
67890
NO:
12345
pto
XXX
3_123
-XX-
Pack: R
DEMY
ctors
OHA00539
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSR
AM
M
o
is
tu
re
Le
v
e
l 3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tur
e
L
e
v
e
l
6
F
lo
or
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚
C
±
5
˚C
, o
r
re
flo
w
,
v
a
p
o
r-
ph
a
se
ref
low
,
o
r
e
q
ui
v
a
le
n
t
p
ro
ces
si
n
g
(p
ea
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
er
th
is
b
ag
is
o
p
en
e
d
,
d
e
vi
c
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fra
re
d
1
.
S
h
e
lf
life
i
n
s
e
al
e
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
hu
m
id
it
y
(R
H).
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
co
n
d
it
ion
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
se
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
cal
w
it
h
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
wi
th
in
b
)
S
to
re
d
a
t
bo
dy
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
qu
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
ea
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
Mo
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2a
or
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
an
d
ti
me
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
ce
I
P
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
du
re
.
Fl
o
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
be
l
F
lo
o
r
tim
e
>
1
Ye
a
r
Fl
o
or
tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
We
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
ev
e
l 4
M
o
is
tur
e
L
e
v
e
l
5
˚C
).
OP
T
O
S
EM
IC
O
ND
U
C
TO
R
S
M
OI
ST
U
RE
S
E
N
S
IT
IV
E
T
hi
s
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
48
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚
C
/6
0%
R
H.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
ee
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com