Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KRTBEKLP42.32 Datasheet(PDF) 25 Page - OSRAM GmbH

Part # KRTBEKLP42.32
Description  Indoor Video Walls
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRTBEKLP42.32 Datasheet(HTML) 25 Page - OSRAM GmbH

Back Button KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH KRTBEKLP42.32 Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 27 page
background image
KRTB EKLP42.32
2019-03-21
25
Hinweise
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem
Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem
dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt
angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung -
Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter
realen
Umständen
(für
Expositionsdauer,
Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von
diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach
einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes
Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen,
Belästigungen,
Beeinträchtigungen
oder
sogar
Unfällen führen.
Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile.
Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung
der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall
zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf
aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es
ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von
Materialien emittiert werden können, die sich im
Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED
befinden.
Aufgrund
der
kurzen
Lebenszyklen
in
der
Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer ständigen
Anpassung an die neueste Chip-Technology.
Für weitere applikationsspezifische Informationen
besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes
Notes
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed
that no endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it should be
mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation.
This LED contains metal materials. Corroded metal
may lead to a worsening of the optical performance of
the LED and can in the worst case lead to a failure of
the LED. Do not expose this LED to aggressive
atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be
emitted from materials close to the LED in the final
product.
Based on very short life cycle times in chip technology
this component is subject to frequent adaption to the
latest chip technology.
For further application related informations please
visit www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com