Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIC640 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC640
Description  Interface pour 4 entr짰s analogiques sur liaison s짰ie
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC640 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC640 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MIC 640 -
© MICTRONICS
Page 2 sur 5
MIC 640
www.mictronics.net
AN0 (7), AN1 (6), AN2 (5) et AN3 (3)
Entrées du circuit. Ces entrées peuvent recevoir toute tension analogique comprise entre le
potentiel de la masse et la tension d’alimentation VCC du circuit.
La source de tension qui leur est reliée ne doit pas avoir une impédance de sortie supérieure à
10 k
Ω au risque d’introduire des erreurs de conversion.
Afin de minimiser les bruits de conversion, il est conseillé de relier les entrées inutilisées à la
masse.
CTRL (4)
Entrée de contrôle de la conversion. Lorsque cette entrée est mise à un niveau logique bas (0),
le circuit fonctionne en mode automatique. Il convertit l’état de ses quatre entrées en
numérique et envoie le résultat obtenu sur sa sortie série toutes les secondes.
Si cette entrée est mise à un niveau logique haut (1), le circuit est en mode manuel. Il ne
réalise alors la conversion de ses quatre entrées et l’envoi du résultat que lorsque cette entrée
est à nouveau mise au niveau bas. Si cette entrée reste ensuite au niveau bas, le circuit passe à
nouveau en mode automatique. Si elle est ramenée au niveau haut dans un délai inférieur à
une seconde, le circuit reste en mode manuel.
Les entrées sont converties dans l’ordre : AN0, AN1, AN2 et AN3 et chaque conversion dure
100 µs. En mode manuel, la conversion de AN0 démarre dès le front descendant de l’entrée
CTRL.
Cette entrée ne doit pas être laissée en l’air. Elle peut être reliée directement à la masse ou à
VCC ou bien être reliée à VCC au moyen d’une résistance de tirage de 4,7 k
Ω à 22 kΩ.
VCC (1) et GND (8)
La patte GND doit être reliée à la masse de l’alimentation. La patte VCC est à relier au positif
de l’alimentation.
La tension d’alimentation doit être comprise entre 3 et 5,5 volts. Un condensateur de
découplage de 10 nF céramique de bonne qualité doit être placé entre VCC et GND au plus
près des pattes d’alimentation du circuit.
Cette tension d’alimentation est utilisée comme tension de référence par le convertisseur
analogique/digital interne. Elle doit donc être très stable et aussi exempte de parasites que
possible.



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com