Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIC640 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC640
Description  Interface pour 4 entr짰s analogiques sur liaison s짰ie
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC640 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC640 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MIC 640 -
© MICTRONICS
Page 3 sur 5
MIC 640
www.mictronics.net
Caractéristiques électriques
Paramètre
Min.
Typ.
Max.
Unité
Tension d’alimentation
3
5
5,5
V
Consommation sans charge en sortie
-
-
2,5
mA
Tension de sortie au niveau bas de la sortie SER
pour un courant de sortie de 8,5 mA
-
-
0,6
V
Tension de sortie au niveau haut de la sortie SER
pour un courant de sortie de 3 mA
VCC-0,7
-
-
V
Courant de sortie maximum de SER au niveau bas
-
-
8,5
mA
Courant de sortie maximum de SER au niveau haut
-
-
3
mA
Courant d’entrée maximum de l’entrée CTRL
-
-
500
µA
Tension d’entrée au niveau bas de l’entrée CTRL
0
-
0,8
V
Tension d’entrée au niveau haut de l’entrée CTRL
2
-
VCC
V
Plage de tension d’entrée de AN0 à AN3
0
-
VCC
V
Résolution de la conversion
-
8
-
Bits
Temps de conversion par entrée
-
-
100
µs
Période d’envoi des données en mode automatique
-
1
-
s
Principe d’utilisation
Chaque tension analogique mesurée est convertie en un mot de 8 bits, compris entre 0 et 256
en décimal ou entre 00 et FF en hexadécimal.
• 00 correspond à une tension d’entrée nulle.
• FF correspond à une tension d’entrée égale à la tension d’alimentation V
CC.
Toute tension intermédiaire génère un résultat de conversion donné par la relation :
• Résultat = 256 x V
IN/VCC où VIN est la tension d’entrée et où résultat est arrondi à
l’entier le plus proche.
Ainsi par exemple, si VCC = 5 volts et VIN = 3,5 volts, le résultat de la conversion sera :
Résultat = 256 x 3,5 / 5 = 179,2 arrondi donc à 179 soit encore B3 en hexadécimal.
Une fois les quatre entrées converties, les quatre octets correspondants sont envoyés sur la
liaison série, les uns à la suite des autres sans aucun caractère de séparation. Le résultat relatif
à AN0 est envoyé en premier et celui relatif à AN3 en dernier.
L’émission a lieu à 2400 bits par seconde, sur 8 bits et sans parité. Attention ! Compte tenu du
fait que le MIC 640 est directement compatible d’une liaison série asynchrone standard RS
232, il émet ses données séries sous forme inversée (logique négative) c’est à dire qu’un
niveau haut est représenté par une tension nulle et un niveau bas par la tension d’alimentation.



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com