Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIC640 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC640
Description  Interface pour 4 entr짰s analogiques sur liaison s짰ie
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC640 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC640 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MIC 640 -
© MICTRONICS
Page 1 sur 5
MIC 640
www.mictronics.net
VCC
SER
AN3
CTRL
GND
AN0
AN1
AN2
Interface pour 4 entrées analogiques sur liaison série
Caractéristiques principales
• Quatre entrées analogiques indépendantes.
• Conversion analogique/digitale 8 bits, résolution 20 mV.
• Sortie sur interface série asynchrone standard compatible TTL, CMOS et RS 232.
• Transmission automatique de la tension des entrées toutes les secondes ou sous
contrôle d’un signal logique externe.
• Aucun langage de programmation spécifique nécessaire.
• Aucun composant externe nécessaire.
• Alimentation sous une tension unique de 3 à 5,5 volts.
• Boîtier standard DIL plastique 8 pattes.
Description du circuit
Le circuit MIC 640 permet de mesurer 4 tensions analogiques indépendantes et d’envoyer le
résultat de cette mesure sous forme de quatre caractères, sur une liaison série asynchrone
standard. Sa sortie série est directement compatible TTL ou CMOS et peut généralement être
connectée à une entrée série RS 232 par simple ajout d’une résistance (voir schéma
d’application).
Le MIC 640 peut fonctionner en mode automatique, et envoyer ainsi le résultat de ses quatre
mesures toutes les secondes, ou en mode commandé, auquel cas il envoie le résultat de ses
quatre mesures sous contrôle d’un signal logique externe.
Description du brochage
SER (2)
Sortie série asynchrone à 2400 bits par seconde, sur 8 bits et sans parité en logique négative.
Cette patte peut être reliée directement à toute liaison série asynchrone TTL ou CMOS. Elle
peut aussi généralement être reliée à toute liaison série RS 232, sans circuit d’interface (voir
schéma d’application).
MIC 640
(vu de dessus)
1
2
3
4
8
7
6
5


Similar Part No. - MIC640

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MIC600 ETC1-MIC600 Datasheet
137Kb / 7P
MIC600
logo
Micrel Semiconductor
MIC61150 MICREL-MIC61150 Datasheet
1Mb / 22P
Low Input Voltage, Single-Supply High-Current LDO
MIC61150-10YML MICREL-MIC61150-10YML Datasheet
1Mb / 22P
Low Input Voltage, Single-Supply High-Current LDO
MIC61150-10YMME MICREL-MIC61150-10YMME Datasheet
1Mb / 22P
Low Input Voltage, Single-Supply High-Current LDO
MIC61150YML MICREL-MIC61150YML Datasheet
1Mb / 22P
Low Input Voltage, Single-Supply High-Current LDO
More results

Similar Description - MIC640

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MIC629 ETC1-MIC629 Datasheet
69Kb / 4P
Interface pour 5 entr짰s parall짰es sur liaison s짰ie
logo
Hammond Manufacturing L...
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
HMEJK HAMMOND-HMEJK Datasheet
62Kb / 1P
Trousse de liaison pour cadres
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
Rails pour montage sur porte
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RMMB HAMMOND-RMMB Datasheet
71Kb / 1P
Support pour ecran monte sur bati
RSKS HAMMOND-RSKS Datasheet
64Kb / 2P
Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com