Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLP34 Datasheet(PDF) 1 Page - Exxelia Group

Part # PLP34
Description  RoHS = W
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXXELIA [Exxelia Group]
Direct Link  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP34 Datasheet(HTML) 1 Page - Exxelia Group

  PLP34 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
112
PLP 34- PLP 340
RoHS = W
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
Page revised -
Version 04/15
X=L/2
L
4
X=L/2
L
b
a
4
DIÉLECTRIQUE
Polypropylène + papier
imprégnés huile
TECHNOLOGIE
Boîtier métallique
laqué gris
Sorties par cosses
à souder
APPLICATIONS
PLP34/340 - Commutation,
compensation HF, stockage
d’énergie, décharges
rapides
Phase auxiliaire moteur,
filtrage
MARQUAGE
modèle
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
DIELECTRIC
Polypropylene + paper
oil-impregnated
TECHNOLOGY
Grey lacquered metal
case
Solderable terminal lug
outputs
APPLICATIONS
PLP34/340 - Comutation,
HF compensation, energy
storage,
rapid discharges
Motor run, filtering
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
HOW TO ORDER
EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE
Model
W : if complient RoHS
Capacitance
Capa. tolerance
Rated voltage (VDC)
PLP 34
–
220 nF
± 10%
4000 V
Modèle
W : si conforme RoHS
Capacité
Tol. sur capa.
Tension nom. (VCC)
PLP 34
without mounting braket /
sans fixation
PLP 340
with mounting braket /
avec fixation
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (URC)
Voltage /
Tension URC
160 VCC
250 VCC
630 VCC
1000 VCC
1600 VCC
2500 VCC
4000 VCC
6300 VCC
10000 VCC
Voltage /
Tension URA
75 VCA
110 VCA
300 VCA
400 VCA
500 VCA
850 VCA
1500 VCA
2200 VCA
3500 VCA
Dimensions (mm)
Capacité CR
L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1) L
eH F (1)
22 nF
60 30 66 500
47
45 25 66 500 60 45 66 410
100
45 25 56 500 60 30 66 330 60 45 96 250 95 60 146 220
220
30 20 46 500 45 25 56 500 60 30 66 500 60 45 86 230 95 60 96 190 115 95 146 150
470
30 20 46 500 45 25 56 500 60 30 56 500 60 45 86 470 95 45 116 190 95 60 146 120 115 95 216 95
1 µF
45 25 34 500 45 25 56 500 60 30 56 400 60 45 66 360 95 45 96 240 95 60 146 120 115 95 146 85
2,2
45 25 56 500 60 30 56 330 60 45 66 260 95 45 96 300 95 60 146 170 115 95 146 80
4,7
60 45 56 500 60 45 86 270 95 45 96 220 95 60 116 190 115 95 146 120
10
60 45 86 500
95 45 116 220 95 60 116 140 115 95 146 160
Tolérances dim. (mm) ± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 1 ± 1 ± 1
± 10 % ± 5 % - Capacitance tolerances /
Tolérances sur capacité
(1) Rated frequency in Hz
(1) Fréquence nominale en Hz
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Operating temperature
– 25°C + 85°C
Température d’utilisation
Dissipation factor at 1 kHz
• for CR < 1 µF and URC
≤ 2500 V
DC
≤ 35.10–4
• pour CR < 1 µF et URC
≤ 2500 V
CC
Tangente de l’angle de pertes à 1 kHz
Dissipation factor at 50 Hz
• for CR < 1 µF and URC
> 2500 V
DC
≤ 35.10–4
• pour CR < 1 µF et URC
> 2500 V
CC
Tangente de l’angle de pertes à 50 Hz
• for CR
≥ 1 µF
≤ 40.10–4
• pour CR
≥ 1 µF
Insulation resistance
• for CR
≤ 0,3 µF
≥ 9 000 M
• pour CR
≤ 0,3 µF
Résistance d’isolement
• for CR 0,3 µF
≥ 3000 M µF
• pour CR 0,3 µF
Withstand voltage between leads and case
• for URC
≤ 2000 V
DC
2,5 URC
• pour URC
≤ 2000 V
CC
Tension de tenue entre bornes réunies et masse
• for URC 2000 VDC
2 URC + 1 000 V
• pour URC 2000 VCC
Insulation between leads and case
9000 M
Isolement entre bornes réunies et masse
Frequency of use
see /
voir F(1)
Fréquence d’utilisation
For other characteristics see page 110
Autres caractéristiques voir page 110
Dimensions of brakets for capacitors plp 30/340
Dimensions des fixations des condensateurs PLP 30/340
L
e
ab
c
d
30
20
50
40
16
4,2
45
25
65
55
20
4,2
60
30
85
75
25
5,5
60
45
85
75
40
5,5
95
45
120
110
40
5,5
95
60
120
110
50
5,5
115
95
140
130
85
5,5
Dimensions of terminals (mm)
Dimensions des bornes (mm)
Tension URC
h1
h2 max
≤ 1000 V
9
20
1600 V
12,5
30
2500V
16
30
4000V
19
40
6300V
28
50
10000V
36
70
113


Similar Part No. - PLP34

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schneider Electric
PLP34025U63AE1V SCHNEIDER-PLP34025U63AE1V Datasheet
141Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 480V 250A, Modbus Connection
Oct 29, 2020
PLP34060CU44ASA SCHNEIDER-PLP34060CU44ASA Datasheet
93Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 480V 600A
Oct 29, 2020
PLP34080CU33A SCHNEIDER-PLP34080CU33A Datasheet
161Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 480V 800A
Oct 29, 2020
PLP34080U33A SCHNEIDER-PLP34080U33A Datasheet
161Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 480V 800A
Oct 29, 2020
PLP34100U33A SCHNEIDER-PLP34100U33A Datasheet
66Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 480V 1000A
Oct 29, 2020
More results

Similar Description - PLP34

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dialight Corporation
C-17266 DIALIGHT-C-17266 Datasheet
169Kb / 1P
SMT LED, 1206 PKG. W/ LENS RoHS COMPLIANT
C-17664 DIALIGHT-C-17664 Datasheet
61Kb / 1P
.064 STRAIGHT LIGHT PIPE W/PRESS-FIT; RoHS COMPLIANT
logo
Artesyn Technologies
NFS80-7602 ARTESYN-NFS80-7602_13 Datasheet
250Kb / 4P
80 W with free air convection, Adjustable outputs, Available RoHS compliant
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C19GD2WT LITEON-LTST-C19GD2WT_14 Datasheet
606Kb / 11P
ROHS
logo
Switchcraft, Inc.
761K SWITCH-761K Datasheet
225Kb / 1P
0.10 2.5mm x 0.474LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
S760K SWITCH-S760K Datasheet
222Kb / 1P
0.08 2.0mm x 0.374 LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
logo
Exxelia Group
PLP4 EXXELIA-PLP4 Datasheet
297Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/15
PLP5 EXXELIA-PLP5 Datasheet
295Kb / 7P
RoHS = W
Version 04/15
PLP8 EXXELIA-PLP8 Datasheet
302Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/16
logo
EHAOAN.
304PT-6B EHAOAN-304PT-6B Datasheet
1Mb / 7P
Meet RoHS/Meet RoHS, Green Product
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com