Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLP8 Datasheet(PDF) 1 Page - Exxelia Group

Part # PLP8
Description  RoHS = W
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXXELIA [Exxelia Group]
Direct Link  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP8 Datasheet(HTML) 1 Page - Exxelia Group

  PLP8 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP8 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP8 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP8 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP8 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP8 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PLP 8 - PLP 80
RoHS = W
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
111
Page revised -
Version 04/16
L
P
L/2
d
B - C
A - D
0
L
Ø 4,5 -0,3
DIÉLECTRIQUE
Polypropylène +papier
imprégnés huile de
synthèse
TECHNOLOGIE
Boîtier métallique
laqué gris
Sorties par cosses à visser
APPLICATIONS
Commutation,
compensation HF,
stockage d’énergie,
décharges rapides...
SUR DEMANDE
Boîtier amagnétique
Orientation des cosses
MARQUAGE
modèle
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
DIELECTRIC
Polypropylene + paper
impregnated with
synthetic oil
TECHNOLOGY
Grey lacquered metal
case
Leadscrew lugs
APPLICATIONS
Commutation, HF
compensation,
energy storage,
rapid discharges...
ON REQUEST
Non magnetic case
Position of lugs
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
HOW TO ORDER
EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE
Model
W : if complient RoHS
Capacitance
Capa. tolerance
Rated voltage (VDC)
PLP 8
–
10 µF
± 10%
2500 V
Modèle
W : si conforme RoHS
Capacité
Tol. sur capa.
Tension nom. (VCC)
PLP 8
without mounting braket /
sans fixation
PLP 80
with mounting braket /
avec fixation
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Operating temperature
– 25°C + 85°C
Température d’utilisation
Dissipation factor
≤ 30.10-4
Tangente de l’angle de pertes
Insulation resistance
≥ 5000 M µF
Résistance d’isolement
Withstand voltage
1,5 URC
Tension de tenue
Withstand voltage between leads and case
2 Ura + 1000V - 50 Hz
Tension de tenues entre bornes réunies et masse
For other characteristics see page 110
Autres caractéristiques voir page 110
CAPACITORS FOR SINEWAVE AND NON SINEWAVE A.C. VOLTAGES
CONDENSATEURS POUR TENSIONS ALTERNATIVES
SINUSOÏDALES ET NON SINUSOÏDALES
A : 1 trou au centre pour L : 160
B : 2 trous entraxe 060 pour L : 195
C : 2 trous entraxe 100 pour L : 134
D : 3 trous entraxe 80 pour L : 190
Dimensions of terminal lugs
Dimensions cosses
d
IRA(A)
8,5 x 8,5
4,2
25
8,5 x 8,5
4,2
25
20 x 20
8,5
40
20 x 20
8,5
50
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (URC)
Voltage /
Tension URC
2000 VCC
2500 VCC
3000 VCC
Voltage /
Tension URA
1000 VCA
1250 VCA
1500 VCA
Dimensions (mm)
Capacité CR
L
e
H
hIRA (1)
Q (2)
F (3)
L
e
H
hIRA (1)
Q (2)
F (3)
L
e
H
hIRA (1)
Q (2)
F (3)
0,5 µF
60
30
75
35
20
1,84
390
1
60
30
75
35
20
1,66
380
95
30
65
35
20
2,49
363
95
30
75
35
25
2,81
278
2
95
30
80
35
20
2,85
285
95
30
100
35
25
3,55
254
95
30
135
35
25
5,05
224
3
95
30
100
35
25
3,30
227
95
30
135
35
25
4,75
217
134
42
105
35
25
6,55
183
5
95
30
150
35
25
4,88
192
134
42
115
45
40
5,27
171
134
47
130
35
25
8,34
136
6
134
42
105
45
40
4,49
178
134
47
115
45
40
5,66
149
134
52
130
60
40
7,13
118
8
134
47
115
45
40
5,31
150
134
47
150
45
50
6,66
138
134
57
150
60
50
7,91
103
10
134
47
130
45
40
6,01
132
134
52
150
45
50
7,11
115
134
62
170
60
50
9,50
94
12
134
52
150
45
50
6,61
129
134
62
150
45
50
7,82
103
15
134
57
150
45
50
7,03
107
Voltage /
Tension URC
3500 VCC
4000 VCC
5000 VCC
Voltage /
Tension URA
1800 VCA
2000 VCA
2500 VCA
0,5 µF
95
30
65
45
25
2,28
347
95
30
110
45
25
3,55
369
95
30
150
45
25
5,13
357
1
95
30
100
45
25
3,72
243
95
30
150
45
25
4,85
240
134
47
115
45
25
6,94
224
2
134
42
105
45
25
6,45
190
134
52
115
60
40
5,51
157
134
62
130
60
50
6,61
139
3
134
47
115
45
25
7,45
143
134
62
150
60
50
7,23
139
134
77
150
60
50
8,99
115
5
134
52
150
60
50
7,40
110
134
77
170
60
50
9,51
102
6
134
62
150
60
50
8,28
99
190
67
160
60
50
11,56
99
8
134
72
170
60
50
10,46
88
Voltage /
Tension URC
6000 VCC
7000 VCC
Voltage /
Tension URA
3000 VCA
3600 VCA
0,5 µF
134
42
105
55
25
6,42
274
134
42
130
55
25
7,79
225
1
134
57
130
60
50
6,58
184
134
62
150
60
50
8,26
149
2
134
77
170
60
50
10,91
131
190
67
160
60
50
13,19
106
3
190
67
160
60
50
13,25
102
Tolérances dim. (mm) ± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 1
± 1
2
- 1
± 10 % ± 5 % - Capacitance tolerances /
Tolérances sur capacité
(1) IRA : RMS current in amperes / Courant efficace admissible en ampères
(3) F : Frequency in Hz in sinewave charge for URA and an ambient temperature of 55°C
Fréquence en Hz en régime sinusoïdal pour URA et une température ambiante de 55°C
(2) Q : Reactive power in kVAR with IRA for an ambient temperature of 55°C
Puissance réactive en kVAR avec IRA pour une température ambiante de 55°C
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
D.C. voltage URC (VDC )
Tension continue URC (VCC )
Peak voltage UC
Tension crête admissible UC
2000 V
2500 V
2500 V
3000 V
3000 V
3700 V
3500 V
4600 V
4000 V
5000 V
5000 V
6000 V
6000 V
7500 V
7000 V
9000 V


Similar Part No. - PLP8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PLP8864QRHBRQ1 TI-PLP8864QRHBRQ1 Datasheet
4Mb / 91P
LP8864-Q1 Automotive Display LED-backlight Driver with Four 200-mA Channels
PLP8866QDCPRQ1 TI1-PLP8866QDCPRQ1 Datasheet
1Mb / 64P
LP8866-Q1 Automotive Display LED-backlight with Six 200-mA Channels
PLP8866QRHBRQ1 TI-PLP8866QRHBRQ1	 Datasheet
3Mb / 86P
LP8866-Q1 Automotive Display LED-backlight Driver with Six 200-mA Channels
PLP8866QRHBRQ1 TI-PLP8866QRHBRQ1 Datasheet
3Mb / 86P
LP8866-Q1 Automotive Display LED-backlight Driver with Six 200-mA Channels
PLP8867QPWPRQ1 TI1-PLP8867QPWPRQ1 Datasheet
673Kb / 37P
LP886x-Q1 Low EMI Automotive LED Driver with 4, 3 Channels
More results

Similar Description - PLP8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dialight Corporation
C-17266 DIALIGHT-C-17266 Datasheet
169Kb / 1P
SMT LED, 1206 PKG. W/ LENS RoHS COMPLIANT
C-17664 DIALIGHT-C-17664 Datasheet
61Kb / 1P
.064 STRAIGHT LIGHT PIPE W/PRESS-FIT; RoHS COMPLIANT
logo
Artesyn Technologies
NFS80-7602 ARTESYN-NFS80-7602_13 Datasheet
250Kb / 4P
80 W with free air convection, Adjustable outputs, Available RoHS compliant
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C19GD2WT LITEON-LTST-C19GD2WT_14 Datasheet
606Kb / 11P
ROHS
logo
Switchcraft, Inc.
761K SWITCH-761K Datasheet
225Kb / 1P
0.10 2.5mm x 0.474LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
S760K SWITCH-S760K Datasheet
222Kb / 1P
0.08 2.0mm x 0.374 LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
logo
Exxelia Group
PLP34 EXXELIA-PLP34 Datasheet
317Kb / 6P
RoHS = W
04/15
PLP4 EXXELIA-PLP4 Datasheet
297Kb / 6P
RoHS = W
Version 04/15
PLP5 EXXELIA-PLP5 Datasheet
295Kb / 7P
RoHS = W
Version 04/15
logo
EHAOAN.
304PT-6B EHAOAN-304PT-6B Datasheet
1Mb / 7P
Meet RoHS/Meet RoHS, Green Product
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com