Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AD6624AS Datasheet(PDF) 2 Page - Analog Devices

Part # AD6624AS
Description  Four-Channel, 80 MSPS Digital Receive Signal Processor (RSP)
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6624AS Datasheet(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD6624AS Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD6624AS Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 40 page
background image
REV. B
AD6624
–2–
TABLE OF CONTENTS
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SPECIFICATIONS/CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . 3
GENERAL TIMING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . 4
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ARCHITECTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
EXAMPLE FILTER RESPONSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INPUT DATA PORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Input Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Input Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Input Enable Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gain Switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Input Data Scaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Scaling with Fixed-Point ADCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Scaling with Floating-Point or Gain-Ranging ADCs . . . . 16
NUMERICALLY CONTROLLED OSCILLATOR . . . . . 17
Frequency Translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NCO Frequency Hold-Off Register . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Phase Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NCO Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Phase Dither . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Amplitude Dither . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Clear Phase Accumulator on HOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Input Enable Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mode 00: Blank On IEN Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mode 01: Clock On IEN High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mode 10: Clock on IEN Transition to High . . . . . . . . . . 18
Mode 11: Clock on IEN Transition to Low . . . . . . . . . . . 18
WB Input Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sync Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SECOND ORDER rCIC FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
rCIC2 Rejection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Example Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Decimation and Interpolation Registers . . . . . . . . . . . . . . 19
rCIC2 Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FIFTH ORDER CASCADED INTEGRATOR COMB
FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CIC5 Rejection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RAM COEFFICIENT FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RCF Decimation Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RCF Decimation Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RCF Filter Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RCF Output Scale Factor and Control Register . . . . . . . . 21
USER-CONFIGURABLE BUILT-IN SELF-TEST (BIST) 22
RAM BIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CHANNEL BIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CHIP SYNCHRONIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SERIAL OUTPUT DATA PORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Serial Output Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Serial Data Frame (Serial Bus Master) . . . . . . . . . . . . . . . 24
Serial Data Frame (Serial Cascade) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Configuring the Serial Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Serial Port Data Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Serial Port to DSP Interconnection . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Serial Slave Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Serial Ports Cascaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Serial Output Frame Timing (Master and Slave) . . . . . . . 26
Serial Port Timing Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SBM0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Serial Word Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDFS Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mapping RCF Data to the BIST Registers . . . . . . . . . . . . 29
0x00–0x7F: Coefficient Memory (CMEM) . . . . . . . . . . . 29
0x80: Channel Sleep Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x81: Soft_SYNC Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x82: Pin_SYNC Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x83: Start Hold-Off Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x84: NCO Frequency Hold-Off Counter . . . . . . . . . . . . 30
0x85: NCO Frequency Register 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x86: NCO Frequency Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x87: NCO Phase Offset Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x88: NCO Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
0x90: rCIC2 Decimation – 1 (MrCIC2–1) . . . . . . . . . . . . . 31
0x91: rCIC2 Interpolation – 1 (LrCIC2–1) . . . . . . . . . . . . 31
0x92: rCIC2 Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0x93: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0x94: CIC5 Decimation – 1 (MCIC5–1) . . . . . . . . . . . . . . 31
0x95: CIC5 Scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0x96: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0xA0: RCF Decimation – 1 (MRCF–1) . . . . . . . . . . . . . . . 31
0xA1: RCF Decimation Phase (PRCF) . . . . . . . . . . . . . . . 31
0xA2: RCF Number of Taps Minus One (NRCF-1) . . . . . 31
0xA3: RCF Coefficient Offset (CORCF) . . . . . . . . . . . . . . 31
0xA4: RCF Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0xA5: BIST Register for I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
0xA6: BIST Register for Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
0xA7: BIST Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
0xA8: RAM BIST Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . 32
0xA9: Serial Port Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MICROPORT CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
External Memory Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Access Control Register (ACR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
External Memory Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Channel Address Register (CAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SOFT_SYNC Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PIN_SYNC Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SLEEP Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Data Address Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Write Sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Read Sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Read/Write Chaining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Intel Nonmultiplexed Mode (INM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Motorola Nonmultiplexed Mode (MNM) . . . . . . . . . . . . 35
Input Port Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SERIAL PORT CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
JTAG BOUNDARY SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
INTERNAL WRITE ACCESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Write Pseudocode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INTERNAL READ ACCESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Read Pseudocode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com