Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC2453ITSTR Datasheet(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

Part # SC2453ITSTR
Description  High Performance Quad Output Switching Regulator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC2453ITSTR Datasheet(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

Back Button SC2453ITSTR Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC2453ITSTR Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
6
 2002 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC2453
POWER MANAGEMENT
PRELIMINARY
Pin Descriptions
#
n
i
Pe
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
11
M
I
L
I
.t
i
m
il
e
h
t
s
t
s
u
j
d
a
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
1
T
U
P
T
U
O
e
h
t
r
o
f
t
e
s
d
l
o
h
s
e
r
h
t
ti
m
il
t
n
e
r
r
u
C
21
B
F.
1
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
n
i
k
c
a
b
d
e
e
F
31
O
E.
1
T
U
P
T
U
O
f
o
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
c
r
o
f
t
u
p
t
u
o
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
E
44
D
B.r
e
v
ir
d
e
s
a
b
r
o
t
a
l
u
g
e
r
r
a
e
n
il
e
v
it
i
s
o
P
54
B
F.
4
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
n
i
k
c
a
b
d
e
e
F
6N
D
H
S
/
S
S.t
r
a
p
n
w
o
d
t
u
h
s
o
t
w
o
l
d
l
o
H
.
n
i
p
t
r
a
t
s
tf
o
S
7C
N
Y
S.
n
i
p
n
o
it
a
z
i
n
o
r
h
c
n
y
s
r
o
t
a
ll
i
c
s
O
8K
O
P.t
u
p
t
u
o
d
o
o
g
r
e
w
o
p
n
i
a
r
d
n
e
p
O
9C
S
O
.
y
c
n
e
u
q
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
e
h
t
g
n
i
m
m
a
r
g
o
r
p
r
o
f
D
N
G
A
o
t
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
0
13
B
F.
3
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
n
i
k
c
a
b
d
e
e
F
1
13
D
B.r
e
v
ir
d
e
s
a
b
r
o
t
a
l
u
g
e
r
r
a
e
n
il
e
v
it
a
g
e
N
2
12
O
E.
2
T
U
P
T
U
O
f
o
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
c
r
o
f
t
u
p
t
u
o
r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
E
3
12
B
F.
2
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
n
i
k
c
a
b
d
e
e
F
4
12
M
I
L
I
.t
i
m
il
e
h
t
s
t
s
u
j
d
a
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
.
2
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
e
s
d
l
o
h
s
e
r
h
t
ti
m
il
t
n
e
r
r
u
C
5
1D
N
G
A.
d
n
u
o
r
g
l
a
n
g
i
s
g
o
l
a
n
A
6
1C
C
V
A.
y
r
ti
u
c
r
i
c
g
o
l
a
n
a
r
o
f
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
S
7
12
T
S
B
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
t
c
e
n
n
o
C
.
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
h
g
i
h
2
T
U
P
T
U
O
e
h
t
r
o
f
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
t
s
o
o
B
.t
i
u
c
r
i
C
n
o
it
a
c
il
p
p
A
l
a
c
i
p
y
T
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
s
a
e
d
o
i
d
a
d
n
a
r
o
ti
c
a
p
a
c
8
1H
2
D
G
.
H
1
D
G
h
ti
w
e
s
a
h
p
f
o
t
u
o
s
e
e
r
g
e
d
0
8
1
s
i
tI
.
2
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
t
u
o
e
v
ir
d
e
t
a
G
9
12
H
P.
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
t
c
u
d
n
i
l
a
n
r
e
t
x
e
2
T
U
P
T
U
O
r
o
f
e
d
o
n
g
n
i
h
c
ti
w
S
0
2L
2
D
G.
T
E
F
S
O
M
l
e
n
n
a
h
C
-
N
e
d
i
s
w
o
l
,
2
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
t
u
o
e
v
ir
d
e
t
a
G
1
2D
N
G
P.
d
n
u
o
r
g
r
e
w
o
P
2
2C
C
V
P.
s
r
e
v
ir
d
t
u
p
t
u
o
r
o
f
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
S
3
2L
1
D
G.
T
E
F
S
O
M
l
e
n
n
a
h
C
-
N
e
d
i
s
w
o
l
,
1
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
t
u
o
e
v
ir
d
e
t
a
G
4
21
H
P.
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
t
c
u
d
n
i
l
a
n
r
e
t
x
e
1
T
U
P
T
U
O
r
o
f
e
d
o
n
g
n
i
h
c
ti
w
S
5
2H
1
D
G.
T
E
F
S
O
M
l
e
n
n
a
h
C
-
N
e
d
i
s
h
g
i
h
,
1
T
U
P
T
U
O
r
o
f
t
u
p
t
u
o
e
v
ir
d
e
t
a
G
6
21
T
S
B
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
t
c
e
n
n
o
C
.
e
v
ir
d
e
t
a
g
e
d
i
s
h
g
i
h
1
T
U
P
T
U
O
e
h
t
r
o
f
n
o
it
c
e
n
n
o
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
t
s
o
o
B
.t
i
u
c
r
i
C
n
o
it
a
c
il
p
p
A
l
a
c
i
p
y
T
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
s
a
e
d
o
i
d
a
d
n
a
r
o
ti
c
a
p
a
c
7
2N
I
V.
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
s
t
u
p
n
I
8
2I
D
B.r
o
t
a
l
u
g
e
r
C
C
V
P
/
C
C
V
A
r
o
f
e
v
ir
d
e
s
a
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com