Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318
Description  2A charging/2.4A discharging mobile power supply SOC with integrated digital tube driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5318 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
IP5506
V1.0
1 / 16
Copyright © 2018, Injoinic Corp.
集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC
1 特性
同步开关充放电
 2A 同步升压转换
 升压效率最高达 93%
 充电效率最高达 92%
 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
 2A 同步开关充电
 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
 内置 14bit ADC 和精准库伦计算法
 支持 5/4/3/2/1 颗 LED 电量或数码管显示
 支持外部 PIN 选电芯初始容量
 支持电芯容量自校准
功能丰富
 内置照明灯驱动
 自动检测负载插入/拔出
低功耗
 智能识别负载,自动进待机
 待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
 功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电
 内置多种数码管驱动电路
多重保护、高可靠性
 输出过流、过压、短路保护
 输入过压、过充、过放、过流放电保护
 整机过温保护
 ESD 4KV,Vin 直流耐压高达 18V
深度定制
 可灵活低成本定制方案
封装 ESOP16
2 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
补水仪/暖手宝
3 简介
IP5506 是一款集成升压转换器、锂电池充电管
理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码
管显示移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5506 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP5506 只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC 转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电
感和电容。
IP5506 的同步升压系统提供额定 2.4A 输出电
流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状
态,静态电流降至 100uA 以内。
IP5506 采用开关充电技术,提供额定 2A 充电
电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电
压智能调节充电电流。
IP5506 内置 14bit ADC,可精确测量电池电压
和电流。IP5506 的内置库仑计算法可准确获取电池
电量信息。
IP5506 可支持 5/4/3/2/1 颗 LED 电量或数码管
显示和照明手电筒功能。
IP5506 采用 ESOP16 封装。
VIN
VBAT
CSIN
LX
VCC
17
GND
GND
LED2
LED3
LED4
LED5
VOUT
2
14
15
16
14
4
12
7
6
5
4
1
IP5506
VCC
USB-A
USB-B
KEY
LED1
VSET
FCAP
FSEL
10
11
8
9
D1
图 1
IP5506 简化应用原理图(数码管显示电量)


Similar Part No. - IP5318

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1,002Kb / 11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
976Kb / 10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
905Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
More results

Similar Description - IP5318

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5209 INJOINIC-IP5209 Datasheet
1Mb / 14P
2.1A Charging 2.4A Discharge Integrated DCP Function Mobile Power SOC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5816 HMSEMI-HM5816 Datasheet
2Mb / 16P
Integrated digital tube driven 2A charging / 2.4 A discharge mobile power SOC
HM5905A HMSEMI-HM5905A Datasheet
1Mb / 8P
2.1A charging 2.4 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5905B HMSEMI-HM5905B Datasheet
1Mb / 9P
1.2A charging 1.0 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5929 HMSEMI-HM5929 Datasheet
935Kb / 13P
3A charging 2.4A discharging Integrated DCP function mobile power SOC
HM5919 HMSEMI-HM5919 Datasheet
2Mb / 13P
3A charging 2.4A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5918B HMSEMI-HM5918B Datasheet
2Mb / 11P
1.5 A charging 2 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5918 HMSEMI-HM5918 Datasheet
2Mb / 12P
2.5A charging 2 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5915 HMSEMI-HM5915 Datasheet
941Kb / 12P
1.2A charging 1 A discharging Highly integrated mobile power SOC
HM5908A HMSEMI-HM5908A Datasheet
1Mb / 8P
1.2A charging 1.0 A discharging Highly integrated mobile power SOC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com