Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318 Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318
Description  2A charging/2.4A discharging mobile power supply SOC with integrated digital tube driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318 Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5318 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
IP5506
V1.0
13 / 16
Copyright © 2018, Injoinic Corp.
电量计
IP5506 支持外部设置电芯的初始化容量,利用电芯端电流和时间的积分来管理电芯的剩余容量,可以
精准的显示当前电芯的容量;同时 IP5506 支持电量充电从 0%充电到 100%一次完整的充电过程自动校准当
前电芯的总容量,更合理的管理电芯的实际容量。
IP5506 外部 PIN 设定电芯初始容量公式:电池容量=RFcap*0.2 (mAH)
手机插入自动检测与轻载自动待机
IP5506 检测到手机插入后, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,
支持无按键模具方案。
IP5506 支持轻载自动待机功能,当 Vout 端负载电流小于 45mA 持续 30s 后即自动进入待机
状态。
VCC
VCC 是一个恒开的 3.1V LDO,负载能力 50mA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com