Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CR8F612X Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # CR8F612X
Description  16 MHz CR8F 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, 1 Kbyte RAM,640 bytes EEPROM,10-bit ADC, 2 timers, UART, SPI, I²C
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

CR8F612X Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  CR8F612X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics CR8F612X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 89 page
background image
CR8F612X
List of tables
Doc ID 15590 Rev 1
5/88
List of tables
Table 1.
CR8F612X access line features. . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 2.
Peripheral clock gating bit assignments in CLK_PCKENR1/2 registers . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.
TIM timer features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 4.
Legend/abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 5.
VFQFPN32/LQFP32 pin description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 6.
Interrupt mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 7.
Option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 8.
Option byte description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 9.
CR8F612X alternate function remapping bits [7:2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 10.
CR8F612X alternate function remapping bits [1:0] . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 11.
I/O port hardware register map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 12.
General hardware register map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 13.
CPU/SWIM/debug module/interrupt controller registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 14.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 15.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 16.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 17.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 18.
Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 19.
Total current consumption with code execution in run mode at VDD = 5 V. . . . . . . . . . . . . 46
Table 20.
Total current consumption with code execution in run mode at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . 47
Table 21.
Total current consumption in wait mode at VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 22.
Total current consumption in wait mode at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 23.
Total current consumption in active halt mode at VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 24.
Total current consumption in active halt mode at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 25.
Total current consumption in halt mode at VDD = 5 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 26.
Total current consumption in halt mode at VDD = 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 27.
Wakeup times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 28.
Total current consumption and timing in forced reset state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 29.
Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 30.
HSE user external clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 31.
HSE oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 32.
HSI oscillator characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 33.
LSI oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 34.
RAM and hardware registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 35.
Flash program memory/data EEPROM memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 36.
I/O static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 37.
Output driving current (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 38.
Output driving current (true open drain ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 39.
Output driving current (high sink ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 40.
NRST pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 41.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 42.
I2C characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 43.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 44.
ADC accuracy with RAIN < 10 kΩ , VDD = 5 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 45.
ADC accuracy with RAIN < 10 kΩ RAIN, VDD = 3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 46.
EMS data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 47.
EMI data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 48.
ESD absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com