Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 50 page
background image
A3-20
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
直流操作形電磁接触器,開閉器
■制御コイル電圧
●
03/G∼N3/G形
フレ−ム
03/G形
0/G形
05/G形
4-0/G形
4-1/G形
5-1/G形
N1/G形
N2/G形
N2S/G形
N3/G形
B
E
F
G
1
H
K
2
Y
M
指定
コード
適用電圧
DC12V
DC24V
DC48V
DC60V
DC100V
DC110V
DC120V
DC200V
DC210V
DC220V
コイル電圧
色表示
白色
フレ−ム
N5形,N4/SE形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
N16形
E
F
1
2
指定
コード
適用電圧・周波数
DC
24V
48V
100-120V
200-240V
コイル電圧
色表示
白色
白色
緑色
黄色
●
N4/SE形,N5∼N16形
AC
24-25V
50/60Hz
48-50V
50/60Hz
100-127V
50/60Hz
200-250V
50/60Hz
(標準電圧)
(標準電圧)
コイル 呼び
電圧
DC12V
DC24V
DC48V
DC60V
DC100V
DC110V
DC120V
DC200V
DC210V
DC220V
コイル 呼び
電圧
24V
48V
100V
200V
●
ご参照ページ
項目
・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・商品コード説明
ご参照ページ
A4-6
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A2-3
(写No.KKD05-250)
SC-03/G形【SC11AG-...】
SC-0/G形【SC13AG-...】
質量:0.55kg
(写No.KKD05-271)
SC-05/G形【SC14AG-...】
質量:0.58kg
(写No.KKD05-273)
SC-4-0/G形【SC18AG-...】
SC-4-1/G形【SC19AG-...】
質量:0.6kg
■外形寸法図・接続図
●
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
●取付け寸法:①,②,③の取付が可能
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3631-0/Gと互換性有〕
 ②…30×48 ③…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3631-05/Gと互換性有〕
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼)52
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
35mm
35mm
35mm
117( レール高さ15の場合)
107
88
(28)
8.5
43
主端子
 M3.5
コイル端子
   M3.5
補助端子
  M3.5
10
7.7
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
34
35
30
117( レール高さ15の場合)
107
88
(28)
8.5
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
34
35
53
補助端子
M3.5
主端子
M3.5
10
7.7
118( レール高さ15の場合)
108
88
(28)
8.5
53
主端子
M4
コイル端子
   M3.5
補助端子
  M3.5
13
9.7
13
8
7.7
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
35
34
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
1a
1b
接点構成
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
A1 A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 24
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
11 1/L1 3/L2 5/L3 21
12 2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3 13
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3 14
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
1a
1b
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3 13
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3 14
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
❶
❶
❷
❸
❶ N14∼N16形では,製作できません。
❷ 単相全波の直流では,100∼110Vになります。
❸ 単相全波の直流では,200∼220Vになります。
①
②
③
コイル端子
   M3.5
補助端子
  M3.5
①
②
①
②



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com