Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 50 page
background image
A3-12
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
可逆形電磁接触器,開閉器
●
ご参照ページ
項目
・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・商品コード説明
ご参照ページ
A4-6
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A2-3
(写No.AF88-493)
SC-03RM形【SC11RA-...】
SC-0RM形【SC13RA-...】
質量:0.68kg
■外形寸法図・接続図
●
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
35mm
補助接点ユニット(ヘッドオン)
を取付けた場合
90(レール高さ15の場合)
80
61
8.5
(28)
主端子
M3.5
99
56
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
7.7
10
56
34
22
34
4-M4
取付穴寸法図
(写No.AF88-484)
SC-05RM形【SC14RA-...】
(写No.AF88-494)
SC-4-0RM形【SC18RA-...】
SC-4-1RM形【SC19RA-...】
(写No.AF88-486)
SC-5-1RM形【SC20RA-...】
補助接点
1a1b×2
質量:0.72kg
質量:0.76kg
質量:0.8kg
接続図
(
)
補助接点ユニット(ヘッドオン)
を取付けた場合
90(レール高さ15の場合)
80
61
8.5
(28)
主端子
M3.5
119
66
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
7.7
10
66
34
32
34
4-M4
取付穴寸法図
補助端子
M3.5
35mm
35mm
35mm
補助接点ユニット(ヘッドオン)
を取付けた場合
91(レール高さ15の場合)
81
61
8.5
(28)
66
34
32
34
4-M4
取付穴寸法図
主端子
M4
119
66
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
7.7
813 13
補助接点ユニット(ヘッドオン)
を取付けた場合
91(レール高さ15の場合)
81
61
8.5
(28)
77
54
23
54
4-M4
取付穴寸法図
主端子
M4
141
77
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
7.7
補助端子
M3.5
13 13
9.7
A1 A2
A1 A2
21
21
13
13
14
14
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
1/L1 3/L2 5/L3
接続図
A1 A2
A1 A2
21
21
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
1/L1 3/L2 5/L3
接続図
A1 A2
A1 A2
21
21
13
13
14
14
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
1/L1 3/L2 5/L3
接続図
A1 A2
A1 A2
21
21
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
1/L1 3/L2 5/L3
(写No.KK02-316)
SC-5-1RM形【SC20RA-...】
補助接点
2a2b×2
質量:0.84kg
(
)
35mm
119(レール高さ15の場合)
109
61
8.5
77
54
23
54
4-M4
取付穴寸法図
92
主端子
M4
141
77
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
7.7
補助端子
M3.5
13 13
9.7
接続図
A1 A2
A1 A2
21
13
13
14
14
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
1/L1 3/L2 5/L3
9.7
53 61
53 61
54 62
54 62
21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com