Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N1 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N1
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N1 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SC-N1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 50 page
background image
A3-3
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
■外形寸法図・接続図
●
標準形電磁接触器(ケ−スカバ−なし)
(写No.KK04-083)
SC-03形【SC11AA-...】
SC-0形【SC13AA-...】
(写No.KK04-084)
SC-05形【SC14AA-...】
(写No.KK04-085)
SC-4-0形【SC18AA-...】
SC-4-1形【SC19AA-...】
(写No.KK04-086)
SC-5-1形【SC20AA-...】
(補助接点2a,1a1bまたは2b)
(写No.KK05-084)
SC-5-1形【SC20AA-...】
(補助接点2a2b)
●取付寸法:①,②,③の取付が可能
①…34×(48∼) 52〔SRCa3631-0と互換性有〕
②…30×48〔SRC3631-02と互換性有〕
③…35×60
●取付ねじ:2-M4
補助接点
1a
1b
接点構成
取付穴寸法図
質量:0.32kg
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼) 52〔SRCa3631-05と互換性有〕②…35×60
●取付ねじ:2-M4
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
取付穴寸法図
質量:0.34kg
質量:0.36kg
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×(56∼) 60〔SRC3631-5-1,SRC3631-5-1Nと互換性有〕
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
取付穴寸法図
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼)52
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
補助接点
1a
1b
接点構成
取付穴寸法図
質量:0.38kg
質量:0.4kg
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×(56∼) 60〔SRC3631-5-1,SRC3631-5-1N形と互換性有〕
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
補助接点
2a2b
接点構成
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
90(レール高さ15の場合)
80
(28)
61
8.5
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
主端子
 M3.5
43
コイル端子
   M3.5
補助端子
  M3.5
10
①
②
③
90(レール高さ15の場合)
80
8.5
61
(28)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
7.7
10
7.7
53
主端子
 M3.5
補助端子
  M3.5
補助端子
  M3.5
コイル端子
   M3.5
91(レール高さ15の場合)
81
61
8.5
(28)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
②
①
主端子
 M4
補助端子
  M3.5
コイル端子
   M3.5
53
813 13
9.7
7.7
91(レール高さ15の場合)
8.5
61
81
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
(28)
補助端子
  M3.5
64
補助端子
  M3.5
コイル端子
   M3.5
主端子
  M4
13 13
9.7
7.7
119(レール高さ15の場合)
8.5
61
109
92
13
13
9.7
7.7
64
コイル端子
   M3.5
主端子
  M4
補助端子
  M3.5
補助端子
  M3.5
①
②
(35)
取付穴寸法図
(35)
①
②
①
②
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
A1 A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
53 61
54 62
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
A1 A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 24
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
11 1/L1 3/L2 5/L3 21
12 2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
A1A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 24
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
11 1/L1 3/L2 5/L3 21
12 2/T1 4/T2 6/T3 22
A1A2
A1A2
1/L1 3/L2 5/L3 13
1/L1 3/L2 5/L3 21
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3 14
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3 13
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3 14
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
(写No.KK04-087)
SC-N1形【SC25BAA-...】
SC-N2形【SC35BAA-...】
質量:0.59kg
35mm
●取付寸法:①,②の取付けが可能
 ①
…(60∼)65×70(SC-1N, 2Nと互換性有)
 ②
…45(∼50)×75
●取付ねじ:2-M4
取付穴寸法図
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
M5
M3.5
M3.5
106(レール高さ15の場合)
コイル端子
補助端子
主端子
96
65.5
10.5
※2
(28)
※2 補助接点ユニット
  (ヘッドオン)
  を取付けた場合
(99) ※3
74
45(∼50)
(60∼)65
16.5
12.4
①
②
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1補助接点4a4bの場合
(注1)
補助接点の端子番号が従来と
異なります。
( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※3
34
30
35
35
34
35
54
50
54
50
34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com