Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BM8563ESA Datasheet(PDF) 12 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BM8563ESA
Description  High precision, low power consumption I2C interface real-time clock/calendar
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BM8563ESA Datasheet(HTML) 12 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BM8563ESA Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 13Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 14Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 15Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 16Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 18 page
background image
I
2
C 实时时钟/日历
BM8563
www.belling.com.cn
- 12 -
表 22. 定时器时钟频率选择
TD1
TD0
定时器时钟频率(Hz)
0
0
4096
0
1
64
1
0
1
1
1
1/60
表 23.定时器倒计数数值寄存器(地址 0FH)位描述
位号
符号
描述
7~0
定时器倒计数数值
倒计数数值
“n”,倒计数周期=n/时钟频率
电源复位(POR)失效模式
POR 的持续时间直接与振荡器的起动时间有关。一种内嵌的长时间起动的电路可使 POR 失效,这样
可使设备测试加速。这种模式的设定要求 I2C 总线管脚 SDA 和 SCL 的信号波形如图 9 所示,图中所有的
时间值为所需的最小值。
当进入失效模式时,芯片立即停止复位,操作通过 I2C 总线进入 EXT_CLK 测试模式。设置位 TESTC
逻辑 0 可消除失效模式,再次进入失效模式只有在设置 TESTC 为逻辑 1 后进行。在普通模式时设置 TESTC
为逻辑 0 没有意义,除非想阻止进入 POR 失效模式。
串行接口
BM8563 采用的是串行 I2C 总线接口。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com