Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PN8366MSSC-R1 Datasheet(PDF) 6 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

Part # PN8366MSSC-R1
Description  Ultra-low standby power consumption quasi-resonant primary-side feedback AC-DC converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPOWN [Wuxi Chipown Micro-electronics limited]
Direct Link  https://www.chipown.com.cn/en/index.html
Logo CHIPOWN - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

PN8366MSSC-R1 Datasheet(HTML) 6 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

  PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 8Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366MSSC-R1 Datasheet HTML 9Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
PN8366
无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心
C 幢 13 层
电话:+86(510)85217718
网址:
http://www.chipown.com.cn
Rev.A.1508
6 / 9
功能描述
PN8366是一款高性能的原边反馈控制器。PN8366工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。
PN8366拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。PN8366
内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
1. 高压启动控制.
在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前
1.5mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快
速启动。当
VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持
正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
2. CC工作模式
在
CC工作状态,PN8366采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡
频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
非连续模式的电流工作波形如图
1所示。在MOSFET导通(Ton)期间,原边电流Ipri上升。当MOSFET关闭时,
变压器原边的能量会传递到次级,次级电流最大值为
ps
pk
pri
pk
N
I
I
×
=
_
sec_
(
1)
输出电流值为
P
demag
sense
CS
PS
P
demag
pk
O
T
T
R
V
N
T
T
I
I
2
1
2
sec_
=
×
=
(
2)
当
TP=2×Tdemag,且VCS恒定时,输出电流IO是恒定值,因此可以得到恒流输出。
图
1 DCM电流工作波形
3. CV工作模式
在
CV工作状态,PN8366使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并
放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
输出电压
Vo和VREF_CV的关系为
AUX
S
CV
REF
N
N
R
R
R
V
Vo
×
+
×
=
)
2
2
1
(
_
(
3)
其中,
S
N 和
AUX
N
分别为次级绕组和辅助绕组的圈数
在重载条件,芯片工作在
PFM_QR模式,Ipeak不变,工作频率随输出电流减小而减小;当频率减小到25kHz
左右,芯片进入
PWM_QR模式,频率调制变得非常缓慢,Ipeak随输出电流减小而减小,该模式可以避免音频噪
音,同时有利于提升
25%带载效率;当芯片Vcs调制到170mV,芯片进入空载模式(Standby模式),Ipeak不变,



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com