Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PN8366HSSC-R1 Datasheet(PDF) 3 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

Part # PN8366HSSC-R1
Description  Ultra-low standby power consumption quasi-resonant primary-side feedback AC-DC converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPOWN [Wuxi Chipown Micro-electronics limited]
Direct Link  https://www.chipown.com.cn/en/index.html
Logo CHIPOWN - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

PN8366HSSC-R1 Datasheet(HTML) 3 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

  PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 8Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8366HSSC-R1 Datasheet HTML 9Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
PN8366
无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心
C 幢 13 层
电话:+86(510)85217718
网址:
http://www.chipown.com.cn
Rev.A.1508
3 / 9
电气特性
表 3. 功率部分 (T
J
=25°C, VDD = 21 V;特殊情况另行说明)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
PN8366M-VBVDSS
功率管耐压
ISW = 250uA
650
700
V
PN8366M-RDS(on)
功率管导通电阻
ISW = 0.5A , TJ = 25℃
8
Ω
PN8366H-VBVDSS
功率管耐压
ISW = 250uA
790
830
V
PN8366H-RDS(on)
功率管导通电阻
ISW = 0.5A , TJ = 25℃
10
Ω
IOFF
关态漏电流
VSW = 500V
100
uA
VSW_START
启动电压
VDD=VDDon - 1V
30
V
表 4. 电源部分 (TJ =25°C, VDD = 21 V;特殊情况另行说明)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD工作电压部分
VDD
工作电压范围
8
30
V
VDDon
VDD启动阈值电压
14.5
16.5
18.5
V
VDDoff
VDD欠压保护阈值电压
7.5
8.5
9.5
V
VDDovp
VDD过压保护电压
30
34
38
V
VDD工作电流部分
IDD_CH
启动管对
VDD充电电流
VDD=VDDon - 1V, Vsw=100V
0.8
mA
IDD
开关工作时芯片电流
VDD = VDDon +1V
0.3
0.5
0.7
mA
IDD_FAULT
保护状态时芯片电流
VDD=15V
0.5
mA
表 5. 控制部分(TJ =25°C, VDD = 21 V;特殊情况另行说明)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
CS电流检测部分
VTH_OC
过流检测阈值电压
485
500
515
mV
VTH_OC_MAX
最大过流检测阈值电压
550
mV
Vcs_min
最小
CS检测阈值电压
170
mV
TLEB
前沿消隐时间
300
ns
Tonmax
最大开启时间
50
us
TD_OC
过流延时时间
100
ns
FB电压检测部分
VREF_CV
空载反馈基准电压
2.475
2.5
2.525
V
VFBOVP
输出过压保护阈值电压
2.85
3
3.15
V
VUVP
输出欠压保护阈值电压
1.5
V
Icable
最大线电阻补偿电流
VFB=0V
22
24
26
uA
Toffmin
最小关断时间
5
us
Toffmax
最大关断时间
2.5
ms
TUVP
输出欠压保护屏蔽时间
开关频率
50kHz
20
32
ms
过温保护部分
TSD
过温保护温度
140
160
°C
THYST
过温保护回差
30
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com