Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AXP188 Datasheet(PDF) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP188
Description  Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AXP188 Datasheet(HTML) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AXP188 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP188 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 46 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 41/46
Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC
AXP188
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 17
17
17
17:
:
:
:SW1
SW1
SW1
SW1、
、
、
、SW2
SW2
SW2
SW2、
、
、
、LDO4
LDO4
LDO4
LDO4、
、
、
、LDO5
LDO5
LDO5
LDO5 开关控制及
开关控制及
开关控制及
开关控制及 LDO4
LDO4
LDO4
LDO4、
、
、
、LDO5
LDO5
LDO5
LDO5 电压设置
电压设置
电压设置
电压设置
地址:10H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7
SW1 使能控制
0:
:
:
:关闭
关闭
关闭
关闭,1:打开
RW
0
6
SW2 使能控制
0:关闭,1:
:
:
:打开
打开
打开
打开
RW
1
5
LDO4 使能控制
0:
:
:
:关闭
关闭
关闭
关闭,
,
,
,1:打开
RW
0
4
LDO5 使能控制
0:
:
:
:关闭
关闭
关闭
关闭,
,
,
,1:打开
RW
0
3
LDO4 输出电压设置位 1
RW
1
2
LDO4 输出电压设置位 0
00:2.7V;01:2.9V;
10:3.1V;11:
:
:
:3.3V
RW
1
1
LDO5 输出电压设置位 1
RW
1
0
LDO5 输出电压设置位 0
00:2.5V;01:2.8V;
10:3.0V;11:
:
:
:3.3V
RW
1
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 18
18
18
18:
:
:
:ADC
ADC
ADC
ADC 采样的电池电压数据
采样的电池电压数据
采样的电池电压数据
采样的电池电压数据
地址:11H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7-0
电池电压数据
R
00
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 11119999:
:
:
:ADC
ADC
ADC
ADC 采样的电池电流数据
采样的电池电流数据
采样的电池电流数据
采样的电池电流数据
地址:12H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7-0
电池电流数据
R
00
注 1:采样的电池电流是充电电流还是放电电流,可由寄存器 4 的 bit4 判断。
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器 20
20
20
20:
:
:
:ADC
ADC
ADC
ADC 采样的
采样的
采样的
采样的 DCIN
DCIN
DCIN
DCIN 电压数据
电压数据
电压数据
电压数据
地址:13H
Bit
描述
描述
描述
描述
R/W
默认值
默认值
默认值
默认值
7-0
DCIN 电压数据
R
00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com