Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS75R12KT4 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # FS75R12KT4
Description  EconoPACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS75R12KT4 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FS75R12KT4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS75R12KT4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Datasheet
PleasereadtheImportantNoticeandWarningsattheendofthisdocument
V3.0
www.infineon.com
2019-09-13
FS75R12KT4
EconoPACK™2ModulmitTrench/FeldstoppIGBT4undEmitterControlled4DiodeundNTC
EconoPACK™2modulewithTrench/FieldstopIGBT4andEmitterControlled4diodeandNTC
VCES = 1200V
IC nom = 75A / ICRM = 150A
PotentielleAnwendungen
PotentialApplications
•
•
Hilfsumrichter
Auxiliaryinverters
•
•
Motorantriebe
Motordrives
•
•
Servoumrichter
Servodrives
ElektrischeEigenschaften
ElectricalFeatures
•
•
NiedrigesVCEsat
LowVCEsat
•
•
Tvjop=150°C
Tvjop=150°C
•
•
TrenchIGBT4
TrenchIGBT4
•
•
VCEsatmitpositivemTemperaturkoeffizienten
VCEsatwithpositivetemperaturecoefficient
MechanischeEigenschaften
MechanicalFeatures
•
•
Al2O3 Substrat mit kleinem thermischen
Widerstand
Al2O3substratewithlowthermalresistance
•
•
HoheLast-undthermischeWechselfestigkeit
Highpowerandthermalcyclingcapability
•
•
IntegrierterNTCTemperaturSensor
IntegratedNTCtemperaturesensor
•
•
Kupferbodenplatte
Copperbaseplate
•
•
Lötverbindungstechnik
Soldercontacttechnology
ModuleLabelCode
BarcodeCode128
DMX-Code
ContentoftheCode
Digit
ModuleSerialNumber
1-5
ModuleMaterialNumber
6-11
ProductionOrderNumber
12-19
Datecode(ProductionYear)
20-21
Datecode(ProductionWeek)
22-23


Similar Part No. - FS75R12KT4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS75R12KT4_B11 INFINEON-FS75R12KT4_B11 Datasheet
537Kb / 9P
IGBT- Wechselrichter / IGBT-inverter
2010-05.12 rev 2.1
FS75R12KT4_B11 INFINEON-FS75R12KT4_B11 Datasheet
713Kb / 9P
EconoPACK2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:3.0
FS75R12KT4_B11 INFINEON-FS75R12KT4_B11_13 Datasheet
713Kb / 9P
EconoPACK2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:3.0
FS75R12KT4_B15 INFINEON-FS75R12KT4_B15 Datasheet
349Kb / 8P
EconoPACK2 module with trench/fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled4 Diode
2008-05-15 revision:2.0
FS75R12KT4_B15 INFINEON-FS75R12KT4_B15 Datasheet
718Kb / 9P
EconoPACK2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:3.0
More results

Similar Description - FS75R12KT4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS150R17PE4 INFINEON-FS150R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FS100R17PE4 INFINEON-FS100R17PE4 Datasheet
1Mb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC
2009-11-09 revision:2.0
FD200R12PT4_B6 INFINEON-FD200R12PT4_B6 Datasheet
834Kb / 10P
EconoPACK 4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.0
FS100R07N2E4_B11 INFINEON-FS100R07N2E4_B11 Datasheet
645Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.0 2017-04-13
FS100R17N3E4 INFINEON-FS100R17N3E4 Datasheet
691Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17N3E4 INFINEON-FS150R17N3E4 Datasheet
693Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS150R17N3E4_B11 INFINEON-FS150R17N3E4_B11 Datasheet
696Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / NTC
2013-11-11 revision:2.0
FS225R17OE4 INFINEON-FS225R17OE4 Datasheet
711Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.1
FS300R17OE4 INFINEON-FS300R17OE4 Datasheet
647Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2016-03-02 revision:V3.2
FS450R17OE4 INFINEON-FS450R17OE4 Datasheet
702Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:3.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com