Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW2658A Datasheet(PDF) 4 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

Part # SW2658A
Description  Green energy-saving current mode PWM switching power supply controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMIPOWER [Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.samwinsemi.com
Logo SEMIPOWER - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

SW2658A Datasheet(HTML) 4 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

  SW2658A Datasheet HTML 1Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 2Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 3Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 4Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 5Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 6Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 7Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 8Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 9Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
SW2658A
SAMWIN 绿色电源的最佳选择 HTTP://WWW.SEMIPOWER.COM.CN
第 4 页 共 9 页
SW2658A-CN-02
电特性
(无特别说明,TA=25℃,VDD=16V)
符号
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源部分(VDD)
Istartup
VDD 启动电流
VDD=14.1V,测试流入 VDD 端
口的漏电流
5
20
uA
I_VDD(Oper
ation)
工作电流
VFB=3V
2
mA
UVLO ON
VDD 进入欠压锁定阈值
8.5
10.7
V
UVLO OFF
VDD 退出欠压锁定阈值
14
17
V
OVP(ON)
VDD 过压保护阈值
CS=0V,FB=3V 升高 VDD 电压,
直到 Gate 关闭.
26.0
30
V
VDD_Clamp
VDD 箝位电压
IDD=10mA
30
V
反馈输入部分
VFB_Open
FB 脚开路电压
5.0
5.6
6.0
V
VFB_Short
FB 脚短路电流
短路 FB 脚到地,测试短路电
流.
1.55
mA
VTH_PL
过载 FB 阈值电压
3.7
V
TD_PL
过载延迟时间
50
mS
ZFB_IN
FB 端输入阻抗
4
K
Ω
电流检测部分
Tsoft
软启动时间
4
ms
T_blanking
前沿消隐时间
300
ns
Zsense_IN
SENSE 端输入阻抗
40
K
Ω
TD_OC
过流检测控制延迟时
间
从过流发生到 Gate 驱动关
闭的时间
120
ns
VTH_OC
电流限制阈值电压
FB=3.3V
0.65
0.82
V
振荡部分
Fosc
正常的振荡频率
45
50
55
KHz
△f_Temp
温度与频率稳定性
5
%
△f_VDD
VDD 电压与频率稳定性
5
%
D_max
最大占空比
FB=3.3V,CS=0V
70
80
90
%
F_Hiccup
Hiccup Mode 频率
22
KHz
功率 MOSFET 部分
BVdss
MOSFET 漏极击穿电压
650
V
RDS(on)
漏极之间静态导通电
阻
2.5
Ω
ID
漏极连续电流
4
A
频率抖动部分
△f_SOC
频率抖动范围
-4
4
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com