Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW2658A Datasheet(PDF) 8 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

Part # SW2658A
Description  Green energy-saving current mode PWM switching power supply controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMIPOWER [Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.samwinsemi.com
Logo SEMIPOWER - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

SW2658A Datasheet(HTML) 8 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

  SW2658A Datasheet HTML 1Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 2Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 3Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 4Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 5Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 6Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 7Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 8Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW2658A Datasheet HTML 9Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
SW2658A
SAMWIN 绿色电源的最佳选择 HTTP://WWW.SEMIPOWER.COM.CN
第 8 页 共 9 页
SW2658A-CN-02
 频率抖动改善EMI性能
SW2658A 具有频率抖动功能(随机开关频率调整),开关频率调整分散了谐波干扰能量。扩展的频
谱降低了窄带 EMI,因此简化了系统设计。
 正常振荡频率
SW2658A内部设计有固定的50KHz的标准开关频率,无需外部电容电阻等设定频率元器件,有效的简化
了PCB设计。
 电流采样和前沿消隐
SW2658A采用电流模式PWM控制技术,具有逐周期电流限制功能。
由于缓冲二极管反向恢复电流和
内部功率MOSFET栅极浪涌电流,会在MOSFET导通瞬间的开关电流上引起脉冲电流,开关电流通过感应电阻
被转变为电压反馈到SENSE端口。MOSFET导通瞬间的脉冲电流可能会引起错误的控制。内部前沿消隐电路
就是为了屏蔽SENSE端口在MOSFET导通瞬间的感应电流脉冲,防止错误的控制。这样就可以为系统节省一个
外部的RC网络。在前沿消隐时间内,电流限制比较器禁止关闭内部功率MOSFET。PWM的占空比有SENSE电压
和FB电压共同控制。
 内部斜波补偿
内置的斜波补偿电路增加控制PWM 信号SENSE 端口感应电压斜率。这极大的改善了系统工作在
CCM 模式的闭环稳定性,防止次谐波振荡,减小输出纹波电压。
 驱动
SW2658A内置功率 MOSFET 是通过一个专用的栅极驱动控制。太弱的栅极驱动能力将导致高的传导
和开关损耗。太强的栅极驱动EMI 特性较差。内置的Totem Pole 栅极驱动设计可以很好的解决驱动强度
和死区控制时间。这个专用的控制原理更容易实现系统低损耗和良好的EMI 特性设计。除此之外,栅极的
驱动强度也可以通过调整VDD 和VDDG 之间的电阻实现。可以很好的控制漏极的下降沿。使得系统的EMI
设计具有很大的灵活性
 保护控制
SW2658A为了确保系统的正常工作内置了多重保护措施。当这些保护措施一旦被触发,将关断功率
MOSFET。这些保护措施包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、VDD 欠压锁定(UVLO)保
护、过压保护(OVP)和VDD 箝位功能。逐周期电流限制(OCP)带有线电压补偿,可实现宽输入电压
范围(85V~265V)时恒定功率输出控制。当FB 端电压超过过载限制阈值TD_PL(典型50ms)时间后,控
制电路关闭开关管,该状态一直保持。直到VDD 电压下降到UVLO(ON)阈值后,进入重启序列。VDD
电压由变压器辅助绕组提供。当 VDD电压超过过压保护(OVP)阈值时,SW2658A将关闭输出,该状态
一直保持。直到VDD 电压下降到UVLO(ON)阈值后,进入重启序列。当VDD 电压超过VDD 箝位阈值
时,内部VDD 箝位电路将VDD 箝位在30V 以保护VDD 端口。此时 SW2658A的输出仍然是关闭的。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com