Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DBT683480 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # DBT683480
Description  Batería de Tecnología Li-Po 11.1V / 1500mAh / 3S
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DBT683480 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  DBT683480 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
Ejemplos de Aplicaciones:
Drones, Avi
ón, controlado por RF
Instrucciones de Seguridad y Advertencia
Importante: Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de cargar o
utilizar las baterías.
Las baterías de Polímero de Litio (LiPo) son Volátiles. No leer y seguir las
instrucciones siguientes puede resultar en fuego, heridas personales y/o daños
en la propiedad.
AG Electrónica S.A de C.V no asume la responsabilidad por las fallas derivadas
del incumplimiento de estas Instrucciones de Seguridad y Advertencia.
Por la compra de estas baterías, el comprador asume todos los riesgos
asociados con las Baterías de Polímero de Litio. Si no está de acuerdo con esta
condición, devuelva las baterías inmediatamente antes de usarlas.
Guía General y Advertencias
1. Utilice cargadores específicos para baterías LiPo únicamente. No utilice
un cargador de baterías NiMH o NiCd – No seguir estas instrucciones
puede resultar en fuego, heridas personales y/o daños en la propiedad.
2. Nunca cargue las baterías de forma desatendida. Cuando se cargan las
baterías de LiPo, debe permanecer en constante observación para
monitorear el proceso de carga y poder reaccionar a los potenciales
problemas que puedan surgir.
3. Algunos cargadores de baterías de LiPo en el mercado pueden tener
deficiencias técnicas que pueden causar la carga incorrecta de las
baterías o hacerlo a una intensidad inadecuada. Es su responsabilidad
asumir que el cargador que adquiera funcione de la forma adecuada.
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com