Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DBT683480 Datasheet(PDF) 4 Page - AG Electronica

Part # DBT683480
Description  Batería de Tecnología Li-Po 11.1V / 1500mAh / 3S
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DBT683480 Datasheet(HTML) 4 Page - AG Electronica

  DBT683480 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
Proceso de Carga
1.
Nunca cargue las baterías desatendidas.
2.
Cargue en un área aislada, lejos de cualquier material inflamable.
3.
Permita que las baterías se enfríen a temperatura ambiente antes de
cargar.
4.
No cargue los paquetes de baterías en serie. Cargue cada paquete de
forma individual. No hacerlo provocará un incorrecto reconocimiento de
la batería y de las funciones de carga e incurrir en una sobrecarga
causando fuego.
5.
Cuando seleccione el número de celdas de un paquete o tensión
(voltaje) para la carga, seleccione el número de celdas y la tensión
(voltaje) que aparece en la etiqueta de la batería. Como una medida de
seguridad, por favor confirme que la información impresa en la batería es
correcta.
a.
Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 2 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 2-Cell (7.4V), or may cause FIRE” –
Debe seleccionar 2 celdas para la carga.
b. Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 3 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 3-Cell (11.1V), or may cause FIRE”
– Debe seleccionar 3 celdas para la carga.
6.
Seleccionar un número de celdas distinto del impreso en la batería
(compruebe siempre que es correcto), puede causar fuego.
7.
Debe comprobar la tensión (voltaje) del paquete de baterías antes de
cargar. No intente cargar ningún paquete si la tensión (voltaje) por celda
es inferior a 3.3V.
8.
Cargar con una intensidad que no supere 1C (una vez la capacidad de la
batería). Una intensidad superior puede causar el incendio de la batería.
Siga la siguiente tabla:
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com