Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DBT683480 Datasheet(PDF) 3 Page - AG Electronica

Part # DBT683480
Description  Batería de Tecnología Li-Po 11.1V / 1500mAh / 3S
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DBT683480 Datasheet(HTML) 3 Page - AG Electronica

  DBT683480 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
No seguir estas instrucciones puede resultar la causa del incendio de
las baterías.
4. Si en cualquier momento observa que la batería aumenta su volumen
finalice el proceso de carga inmediatamente, desconecte las baterías y
obsérvelas en un lugar seguro por un periodo de 15 minutos
aproximadamente. Esto puede causar la salida de líquido de la batería,
y la reacción con el aire puede producir la ignición de los componentes
químicos, produciendo fuego.
5. La reacción química puede producirse de forma retardada, es mejor
observar la batería como una medida de precaución. La observación de
la batería debe realizarse en un lugar seguro, al aire libre y lejos de
cualquier material inflamable.
6. El cortocircuito puede causar fuego. Si accidentalmente cortocircuita
los cables, la batería debe ser depositada en un lugar seguro para su
observación por 15 minutos.
7. La batería puede incendiarse incluso después de 10 minutos
transcurridos desde el incidente.
8. En el caso de que estrelle el avión, drone o dispositivo de robótica,
debe retirar las baterías para observarlas en un lugar seguro, alejadas
de cualquier material combustible, por al menos 15 minutos.
9. Si por alguna razón necesita cortar los cables de corriente, es necesario
hacerlo con cada cable de forma independiente. Asegúrese de que los
cables no se toquen entre sí o se producirá un cortocircuito, causando
potencialmente el incendio de la batería.
10. Para soldar un conector: Retire el aislante del cable rojo y suelde la
terminal positiva y recúbrala con material aislante, a continuación
retire el aislante del cable negro y suelde la terminal negativa, después
recúbrala con material aislante. Sea cuidadoso y no cause un
cortocircuito. Si accidentalmente causa un cortocircuito, coloque las
baterías en un lugar seguro y obsérvelas por 15 minutos.
11. Nunca almacene o cargue las baterías en el interior de su vehículo
expuesta a temperaturas extremas. Las temperaturas extremas pueden
causar la ignición de las baterías. Puede cargar las baterías usando un
eliminador, el cual alimentara su cargador balanceador. Nunca conecte
una batería directamente a su vehículo.
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com