Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

E5CS-RKJX Datasheet(PDF) 1 Page - Omron Electronics LLC

Part # E5CS-RKJX
Description  Temperature Controller DIN-sized (48��48 mm) Temperature Controller Features Automatic P (proportional action) Tuning Function
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

E5CS-RKJX Datasheet(HTML) 1 Page - Omron Electronics LLC

  E5CS-RKJX Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
1
Temperature Controller
E5CS-X
DIN-sized (48
48 mm) Temperature
Controller Features Automatic P
(proportional action) Tuning Function
Accurate to
±0.5% of full scale.
Multiple temperature ranges allow easy selection
for application.
Field-selectable temperature ranges in
°C and °F.
Easy-to-read, 11-mm high LED digital display.
Tamper-proof setting, faulty-sensor detection, and
controller diagnostics.
8-function alarm available.
Nonvolatile memory.
Field-selectable control mode (ON/OFF or PID).
Ordering Information
Thermocouple Type
Input
K (CA) Chromel-alumel
J (IC) Iron-constantan
Standard temperature ranges
(switch selectable)
In ut
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
200
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
300
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
400
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
500
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
600
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
999
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
999
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
200
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
300
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
400
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
0
500
Set no.
0
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
Temperature unit (selectable)
°C
°C
°C/°F °C/°F °C/°F °C/°F
°F
°C
°C
°C/°F °C/°F
Measurement unit
1
Control mode
ON/OFF or PID
Without alarm
Relay output
E5CS-RKJX
ou a a
Voltage output
E5CS-QKJX
With alarm
Relay output
E5CS-R1KJX
aa
Voltage output
E5CS-Q1KJX


Similar Part No. - E5CS-RKJX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Omron Electronics LLC
E5CS-RKJDU-W OMRON-E5CS-RKJDU-W Datasheet
1Mb / 10P
Temperature Controllers
E5CS-RKJU-W OMRON-E5CS-RKJU-W Datasheet
1Mb / 10P
Temperature Controllers
More results

Similar Description - E5CS-RKJX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Omron Electronics LLC
E5AX-P OMRON-E5AX-P Datasheet
162Kb / 14P
Temperature Controller
E5C2 OMRON-E5C2 Datasheet
277Kb / 6P
DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller with Analog Setting
E5C4 OMRON-E5C4 Datasheet
178Kb / 8P
DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller With Digital Setting
logo
Crydom Inc.,
PCV CRYDOM-PCV Datasheet
520Kb / 5P
Proportional controller
RPC CRYDOM-RPC Datasheet
701Kb / 4P
Proportional controller
logo
Fuji Electric
EDS11-87A FUJI-EDS11-87A Datasheet
333Kb / 5P
48mm TEMPERATURE CONTROLLER(Z-48)
EDS11-158C FUJI-EDS11-158C Datasheet
248Kb / 12P
PX series digital temperature controller MICRO-CONTROLLER X (48 횞 48 mm)
EDS11-159C FUJI-EDS11-159C Datasheet
297Kb / 16P
PX series digital temperature controller MICRO-CONTROLLER X (48 횞 96 mm)
logo
Omron Electronics LLC
E5ZNSCT24S500 OMRON-E5ZNSCT24S500 Datasheet
1Mb / 13P
New DIN Track Mounting Temperature Controller
logo
FOTEK CONTROLS CO., LTD...
H5-AN-PT-R4-S FOTEK-H5-AN-PT-R4-S Datasheet
1Mb / 3P
DIN 48X48 Temperature Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com