Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

E5CS-RKJX Datasheet(PDF) 2 Page - Omron Electronics LLC

Part # E5CS-RKJX
Description  Temperature Controller DIN-sized (48��48 mm) Temperature Controller Features Automatic P (proportional action) Tuning Function
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

E5CS-RKJX Datasheet(HTML) 2 Page - Omron Electronics LLC

  E5CS-RKJX Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC E5CS-RKJX Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
E5CS-X
E5CS-X
2
Platinum Resistance Thermometer Type
Input
Platinum resistance thermometer (Pt: 100
Ω, JIS and DIN standard types)
Standard temperature ranges
(switch selectable)
In ut
500
400
300
200
–100
0
100
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
50
–50
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
50.0
0.0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
80
–20
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
99.9
0.0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
200
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
300
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
400
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
600
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
800
0
Set no.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Temperature unit (selectable)
°C
°C
°C/°F
°C/°F
°C/°F
°C
°C
°C/°F
°C/°F
Measurement unit
1
0.1
1
0.1
1
Control mode
ON/OFF or PID
Without alarm
Relay output
E5CS-RPX
ou a a
Voltage output
E5CS-QPX
With alarm
Relay output
E5CS-R1PX
aa
Voltage output
E5CS-Q1PX
Thermistor Type
Input
THE element interchangeable thermistor
Standard temperature ranges
(switch selectable)
In ut
500
400
300
200
100
0
–100
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
50
–50
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
100
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
150
50
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
200
100
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
300
150
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
100
–50
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
200
0
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
300
100
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
400
200
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
600
300
Set no.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Temperature unit (selectable)
°C
°F
Measurement unit
1
Control mode
ON/OFF or PID
Without alarm
Relay output
E5CS-RGX
ou a a
Voltage output
E5CS-QGX
With alarm
Relay output
E5CS-R1GX
aa
Voltage output
E5CS-Q1GX
The functions can be factory-set for shipment as shown in the table below, depending on the suffix attached to the model number when you
place your order. Two suffixes are selectable: “-DIN” or “-F”.
Example: E5CS-RKJX-DIN
Suffix
Suffix
None
-DIN
-F
Standard temperature
K(CA)/J(IC)
2 (0 to 400)
8 (0 to 400)
2 (0 to 400)
S a da d e pe a u e
range
PT
3 (0.0 to 99.9)
3 (0.0 to 99.9)
3 (0.0 to 99.9)
THE
1 (–50 to 50)
1 (–50 to 50)
1 (–50 to 50)
Temperature unit (selectable)
°C
°C
°F
Control mode
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
Proportional period
Relay output
20 s
20 s
20 s
opo
o a pe od
Voltage output
0s
2 s
0s
Control output
Reverse operation
Reverse operation
Reverse operation
Input shift
Cannot be set
Cannot be set
Cannot be set
Temperature sensor standard
JIS (ISO)
DIN
JIS (ISO)
Alarm mode
2 (upper-limit)
2 (upper-limit)
2 (upper-limit)
The functions can be factory-set in accordance with your needs. The above settings, however, can be easily changed using the internal DIP
switch. For details on the DIP switch settings, refer to
Function Setting.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com