Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MNT5_SAC Datasheet(PDF) 1 Page - SOVICO corp.

Part # MNT5_SAC
Description  Powered Studio Monitor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

MNT5_SAC Datasheet(HTML) 1 Page - SOVICO corp.

  MNT5_SAC Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp. MNT5_SAC Datasheet HTML 2Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MNT5
DATA SHEET
1
Powered Studio Monitor
스튜디오용 5” 파워드 모니터 스피커 입니다.
5” 풀레인지 드라이버가 적용된 가로, 세로, 높이가 동일한 17cm인 큐브형 스튜디오 모니터입니다. 보이스 및 BGM의 명료한 재생을 위해
100Hz~20kHz까지의 평탄한 주파수응답을 보입니다. 50W Class D 앰프가 내장된 파워드 스피커 타입으로서 스튜디오 모니터 재생용의 충분한
출력을 제공합니다.
고효율, 저중량, 고음질을 위해 50W Class D 앰프가 적용되었습니다. 보이스, BGM, 악기청음의 명료한 모니터 용도를 위해 5”스피커 재생의
충분한 출력인 50W Class D앰프가 구동됩니다. 스튜디오 모니터 용도로 사용하기에는 충분한 음압과 출력을 제공합니다.
5” 규격의 풀레인지 드라이버로서, 100Hz~20kHz 주파수 대역에서 평탄한 응답곡선을 보입니다. 보이스, BGM, 악기청음 용도의 스튜디오 모니터로
사용하기 위한 최적의 드라이버가 사용되었습니다.
-무한대(∞)에서 0dB까지 입력시그널을 조정할 수 있는 게인이 후면에 제공됩니다. 로터리 방식으로 구성되어 있으며, 7시 방향이 -무한대(∞),
9시 방향이 -18.20dB, 12시 방향이 -7.18dB이며, 3시방향이 –2.28dB, 5시 방향이 0dB로, Potential log타입으로 게인값이 적용됩니다.
오디오 입력 컨넥터는 밸런스 입력신호를 위한 XLR타입 컨넥터를 채용했습니다. 프로 오디오용 모니터 스피커를 위해, 내구성이 강한 Neutrik사
Push형 "튤립"타입의 XLR이 적용되었습니다. 50W 파워앰프가 내장되어 있어, 고효율 Heat sink를 통한 빠른 열배출을 통해 장시간 제품사용시에도
안정적인 제품 사용이 가능합니다.
전원 LED가 후면에 위치되어 스피커 전원 ON/OFF상태를 손쉽게 확인 할 수 있습니다. 전원 ON일 때, LED는 Green 색상입니다.
사용자 편의를 위한 전원스위치가 후면에 적용되어 있습니다. 스위치 타입 방식으로 구동되며, ON/OFF 스위치를 통해 스피커 전원을 제어할 수 있습니다.
추가 브라켓 사용을 위해, 스피커 하단 위치에 M5사이즈의 홀이 구성되어 있습니다. 선반에 스택할 수 있고, 용도와 위치에 따라 정확한 모니터링을 위해
브라켓을 사용할 수 있도록 스피커 하단의 브라켓 홀이 제공됩니다.
Key features
5" full-range 드라이버 채용
50W Class-D 파워앰프 채용
주파수 응답: 100Hz - 20kHz
방송실, 스튜디오, 소형공간을 위한 5" 파워드 모니터 스피커
모니터 용도에 맞춰진 플랫한 중저역대 주파수 응답
심플 엔클로져 디자인, 큐브 폼팩터
XLR 입력의 밸런스 오디오 입력


Similar Part No. - MNT5_SAC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MNT-03A ETC2-MNT-03A Datasheet
258Kb / 3P
Miniature Audio Transducer Surface Mount Type
logo
Advantech Co., Ltd.
MNT-MMWB8615 ADVANTECH-MNT-MMWB8615 Datasheet
797Kb / 4P
Innovative 11.6" Healthcare Information Terminal
10-Sep-2021
MNT-MMWB8615 ADVANTECH-MNT-MMWB8615 Datasheet
653Kb / 4P
10.1" Healthcare/Hospitality Information Terminal
10-Sep-2021
MNT-MTWHM03 ADVANTECH-MNT-MTWHM03 Datasheet
797Kb / 4P
Innovative 11.6" Healthcare Information Terminal
10-Sep-2021
MNT-MTWHM03 ADVANTECH-MNT-MTWHM03 Datasheet
653Kb / 4P
10.1" Healthcare/Hospitality Information Terminal
10-Sep-2021
More results

Similar Description - MNT5_SAC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
TEA1083 PHILIPS-TEA1083 Datasheet
139Kb / 20P
Call progress monitor for line powered telephone sets
March 1994
logo
Freescale Semiconductor...
MPC8280 FREESCALE-MPC8280 Datasheet
955Kb / 2P
CodeWarrior??Development Studio
MPC8250 FREESCALE-MPC8250 Datasheet
956Kb / 2P
CodeWarrior Development Studio
MPC852 FREESCALE-MPC852 Datasheet
1Mb / 2P
CodeWarrior Development Studio
logo
Murata Manufacturing Co...
DMS-LM3 MURATA-DMS-LM3 Datasheet
172Kb / 2P
Self-Powered LED Display 480V AC Line Monitor
logo
Cree, Inc
CXA2 CREE-CXA2 Datasheet
2Mb / 15P
XLamp Studio LED
Rev 0C
logo
ATMEL Corporation
STK500 ATMEL-STK500 Datasheet
2Mb / 61P
AVR Studio Compatible
Rev. 1925C-AVR-3/03
logo
Soshin electric Co., Lt...
LP15MHZ-1553 SOSHIN-LP15MHZ-1553 Datasheet
110Kb / 1P
For Digital Studio
LP30MHZ-1551 SOSHIN-LP30MHZ-1551 Datasheet
89Kb / 1P
For Digital Studio
logo
Weidmuller
2660130000 WEIDMULLER-2660130000 Datasheet
58Kb / 2P
U-CREATE-STUDIO
November 4, 2021
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com