Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH5410 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH5410
Description  IR-Empfanger fur Fernbedienungen
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH5410 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH5410 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 5410
IR-Empfänger für Fernbedienungen
IR-Receiver for Remote Control Systems
2004-07-27
1
Beschreibung
Der SFH 5410 ist ein Infrarot-Empfänger für die
Erkennung von Signalen aus Infrarot-Fernbedie-
nungssystemen und bestehen aus Fotodiode,
Vorverstärker, automatischer Verstärkungsrege-
lung, Bandpaß-Filter und Demodulator. Das Ge-
häuse ist zur Unterdrückung des Tageslichtein-
flusses schwarz eingefärbt.
Wesentliche Merkmale
• IC mit monolithisch integrierter Fotodiode
(Ein-Chip Lösung)
• Speziell geeignet für Anwendungen bei 940 nm
• Hohe Empfindlichkeit
• Verschiedene Trägerfrequenzen erhältlich
• TTL und CMOS kompatibel
• Ausgang: aktiv „Low“
• Keine externe Beschaltung nötig
Anwendungen
• Empfänger in Fernbedienungen für TV,
Videorecorder, HiFi, Satellitenempfänger und
CD-Spieler
• Optischer Schalter
Description
The SFH 5410 is a IR receivers to detect light from
infrared remote control systems. The IC includes
photodiode, preamplifier, automatic gain control,
bandpass and demodulator. The black-colored
package is designed as daylight-cutoff filter.
Features
• IC with monolithic integrated photodiode (single
chip solution)
• Especially suitable for applications of 940 nm
• High sensitivity
• Various carrier frequencies available
• TTL and CMOS compatibility
• Output: active Low
• No external components necessary
Applications
• Remote control module for TV sets, VCRs, hi-fi
audio receivers, SAT receivers and compact
disk players
• Optical Switch


Similar Part No. - SFH5410

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH5400 OSRAM-SFH5400 Datasheet
146Kb / 7P
Logic Gate Detector
logo
List of Unclassifed Man...
SFH5440 ETC-SFH5440 Datasheet
54Kb / 6P
Schmitt-Trigger IC im Smart DIL GehAuse
logo
OSRAM GmbH
SFH5440 OSRAM-SFH5440 Datasheet
145Kb / 7P
Schmitt-Trigger IC im Smart DIL Gehase Schmitt-Trigger IC in Smart DIL Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH5440 OSRAM-SFH5440_07 Datasheet
145Kb / 7P
Schmitt-Trigger IC im Smart DIL Gehase Schmitt-Trigger IC in Smart DIL Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
List of Unclassifed Man...
SFH5441 ETC-SFH5441 Datasheet
54Kb / 6P
Schmitt-Trigger IC im Smart DIL GehAuse
More results

Similar Description - SFH5410

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH506 SIEMENS-SFH506 Datasheet
179Kb / 6P
IR-EMPFANGER/DEMODULATOR-BAUSTEIN, IR-RECEIVER/DEMODULATOR DEVICE
SFH507 SIEMENS-SFH507 Datasheet
40Kb / 6P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen fur kurze Burst IR-Receiver for Remote Control Systems for Short Burst
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1035 ETC-TDA1035 Datasheet
432Kb / 3P
Tonkanaischaltung fur Fernsehempfanger
TBB1469 ETC-TBB1469 Datasheet
93Kb / 5P
FM EMPFANGER IC
logo
Vishay Telefunken
RFG3 TFUNK-RFG3 Datasheet
66Kb / 3P
EINWEGGLEICHRICHTER FUR KATHODENSTRAHIROHREN
logo
OSRAM GmbH
SFH5110 OSRAM-SFH5110 Datasheet
144Kb / 9P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen IR-Receiver for Remote Control Systems Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
ERNI Electronics
394862 ERNI-394862 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Gehauseteil fur Messerl
logo
OSRAM GmbH
SFH-5110 OSRAM-SFH-5110 Datasheet
69Kb / 7P
IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
SFH-5410 OSRAM-SFH-5410 Datasheet
164Kb / 8P
IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
logo
List of Unclassifed Man...
A301D ETC1-A301D Datasheet
114Kb / 3P
Nicht fur Neuentwicklungen
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com