Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH5410 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH5410
Description  IR-Empfanger fur Fernbedienungen
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH5410 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH5410 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH5410 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2004-07-27
2
SFH 5410
Typ
Type
Trägerfrequ.
Carrier Frequency
kHz
Bestellnr.
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 5410-38
38
Q65110A151
SMT Gehäuse, Tageslichtsperrfilter
SMT package, Daylight cut-off filter
Grenzwerte (
T
A = 25 ° C)
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 85
° C
Betriebsspannung
Supply voltage
V
CC
6.3
V
Ausgangsspannung
Output voltage
V
OUT
6.3
V
Ausgangsstrom
Output current
I
OUT
3mA
Verlustleistung
Total power dissipation,
T
A ≤85 ° C
P
tot
50
mW
Empfohlener Arbeitsbereich
Recommended Operating Conditions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Betriebstemperatur
1)
Operating temperature
1)
1)
Für einige Teile kann bei niedrigen Temperaturen eine Totzone in der Empfindlichkeit auftreten.
A sensitivity deadzone can occur for some units at low temperatures.
T
op
–40
–
85
° C
Betriebsspannung
Supply Voltage
V
cc
4.5
5.0
5.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com