Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTY87S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LTY87S
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTY87S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTY87S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTY87S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LB Y87S, LT Y87S
Hyper Micro SIDELED
®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2006-04-10
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform
mit extrem breiter Abstrahlcharakteristik; ideal
für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in
Lichtleiter
• Wellenlänge: 470 nm (blau),
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau),
6 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm
oder 10000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• optimale Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Mobiltelefone, Tasten,
Allgemeinbeleuchtung, Werbebeleuchtung)
• Signal- und Symbolleuchten
• Automobilbereich (z. B. Autoradio und
Instrumentenbeleuchtung)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: small package with
extremely wide viewing angle; ideal for
backlighting and coupling in light guides
• wavelength: 470 nm (blue),
528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 2 lm/W (blue),
6 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 10000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• optimized coupling into light guides
• backlighting (LCD, cellular phones, keys,
general lightning, illuminated advertising)
• signal and symbol luminaire
• automotive (e. g. car radio and dashboard
backlighting)


Similar Part No. - LTY87S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTY87S-P2R1-35 OSRAM-LTY87S-P2R1-35 Datasheet
494Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LTY87S-P2R1-35 OSRAM-LTY87S-P2R1-35 Datasheet
590Kb / 21P
Micro SIDELED 3010
LTY87S-P2S1-35 OSRAM-LTY87S-P2S1-35 Datasheet
494Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LTY87S-P2S1-35 OSRAM-LTY87S-P2S1-35 Datasheet
590Kb / 21P
Micro SIDELED 3010
LTY87S-Q2S1-35 OSRAM-LTY87S-Q2S1-35 Datasheet
494Kb / 20P
Coupling into Light Guides
More results

Similar Description - LTY87S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com