Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBV19G Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBV19G
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBV19G Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBV19G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBV19G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-07-03
2
LB V19G
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB V19G-P2R1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LB V19G-P2R1-35-1
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB V19G-P2R1-35-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B or -5A enthalten (siehe Seite 5
für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LB V19G-P2R1-35-1 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LB V19G-P2R1-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable
(see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB V19G-P2R1-35-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, 4B or -5A will
be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB V19G-P2R1-35-1
blue
56 ... 140
455 (typ.)
Q65110A3341
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2)
page 15
I
F = 5 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2)
page 15
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
LB V19G-P2R1-35-1
25 ...
78
56 ... 140
100 ... 310



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com