Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLCG65 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLCG65
Description  Rote Laser Diode in offener Bauform 0.5 W cw
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLCG65 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SPLCG65 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLCG65 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2007-04-19
4
SPL CG65
Thermischer Widerstand
(pn-Übergang
→ Wärmesenke)
Thermal resistance (junction
→ heat sink)
R
th
–
12
–
K/W
1)
Standardbetriebsbedingungen
beziehen
sich
auf
0.5W
cw
optische
Ausgangsleistung
und
auf
20°C
Umgebungstemperatur.
Standard operating conditions refer to 0.5W cw optical output power and 20°C ambient temperature.
2)
Optische Leistungen werden mit einer Ulbrichtkugel gemessen.
Optical power measurements refer to an integrating sphere.
3)
Modelle zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms (Die charakteristische Temperatur gilt
für einen Temperaturbereich von 10°C bis 30°C):
Model for the thermal behavior of threshold current (The characteristic temperature is valid in the temperature range
of 10°C to 30°C):
I
th(T2) = Ith(T1) × exp (T2 – T1)/T0
Dioden Kennwerte (Umgebungstemperatur
T
A = 20 °C)
Diode Characteristics (Ambient temperature
T
A = 20 °C) (cont’d)
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com