Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSA67B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSA67B
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA67B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSA67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-03-17
2
LS A67B, LO A67B, LY A67B
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LO A67B-T2V1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
T2, U1, U2 oder V1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO A67B-T2V1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS A67B-S2U1-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LO A67B-T2V1-24 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel
and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LO A67B-T2V1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will
be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LS A67B-S2U1-1 means that the device will be shiped within
the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 30 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux2) page 15
I
F = 30 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS A67B-S2U1-1
super-red
224 ... 560
1200 (typ.)
Q65110A2308
LO A67B-T2V1-24
orange
355 ... 900
1900 (typ.)
Q65110A2307
LY A67B-T1V1-26
yellow
280 ... 900
1800 (typ.)
Q65110A2309



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com